công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMX2470SLEX bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMX2470SLEX
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 800 MHz Integer-N PLL
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMX2470SLEX bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LMX2470SLEX Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LMX2470SLEX Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LMX2470SLEX Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMX2470SLEX Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMX2470SLEX Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMX2470SLEX Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMX2470SLEX Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMX2470SLEX Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMX2470SLEX Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 38 page
background image
LMX2470
SNAS195A – MAY 2004 – REVISED MAY 2004
www.ti.com
Functional Block Diagram
Connection Diagram
Figure 1. 24-Pin CSP (SLE) Package
Pin Functions
Pin Descriptions
Pin #
Pin Name
I/O
Pin Description
1
CPoutRF
O
RF charge pump output.
2
GND
-
Ground
3
GND
-
RF Ground
4
GND
-
Ground for RF PLL digital circuitry.
5
FinRF
I
RF prescaler input. Small signal input from the VCO.
6
FinRF*
I
RF prescaler complimentary input. For single-ended operation, a bypass capacitor should be placed
as close as possible to this pin and be connected directly to the ground plane.
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMX2470


Số phần tương tự - LMX2470SLEX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2470SLEX NSC-LMX2470SLEX Datasheet
453Kb / 36P
   2.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 800 MHz Integer-N PLL
More results

Mô tả tương tự - LMX2470SLEX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2470 NSC-LMX2470 Datasheet
453Kb / 36P
   2.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 800 MHz Integer-N PLL
LMX2471 NSC-LMX2471 Datasheet
458Kb / 36P
   3.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 1.7 GHz Integer-N PLL
logo
Analog Devices
ADF4151 AD-ADF4151 Datasheet
462Kb / 28P
   Fractional-N/Integer-N PLL Synthesizer
REV. B
ADF41513 AD-ADF41513_V01 Datasheet
1Mb / 30P
   26.5 GHz, Integer N/Fractional-N, PLL Synthesizer
ADF4150BCPZ AD-ADF4150BCPZ Datasheet
486Kb / 28P
   Fractional-N/Integer-N PLL Synthesizer
REV. 0
ADF4155 AD-ADF4155 Datasheet
530Kb / 32P
   Integer-N/Fractional-N PLL Synthesizer
ADF41513 AD-ADF41513 Datasheet
565Kb / 33P
   Integer N/Fractional-N, PLL Synthesizer
ADF4150 AD-ADF4150 Datasheet
818Kb / 28P
   Fractional-N/Integer-N PLL Synthesizer
logo
Texas Instruments
TRF3765 TI1-TRF3765_15 Datasheet
1Mb / 52P
[Old version datasheet]   Integer-N/Fractional-N PLL With Integrated VCO
TRF3765 TI1-TRF3765 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   Integer-N/Fractional-N PLL with Integrated VCO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com