công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMX2470 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMX2470
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 800 MHz Integer-N PLL
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMX2470 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  LMX2470_14 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LMX2470_14 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LMX2470_14 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMX2470_14 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMX2470_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMX2470_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMX2470_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMX2470_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMX2470_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 38 page
background image
LMX2470
SNAS195A – MAY 2004 – REVISED MAY 2004
www.ti.com
Recommended Operating Conditions
Value
Parameter
Symbol
Units
Min
Typ
Max
Power Supply Voltage (1)
VCC
2.25
2.75
V
VDD
VCC
VCC
V
Operating Temperature
TA
-40
+85
°C
(1)
“Absolute Maximum Ratings” indicate limits beyond which damage to the device may occur. "Recommended Operating Conditions"
indicate conditions for which the device is intended to be functional, but do not guarantee specific performance limits. For guaranteed
specifications and test conditions, see the Electrical Characteristics. The guaranteed specifications apply only for the test conditions
listed. Note also that these maximum ratings imply that the voltage at all the power supply pins of VccRF, VccIF, VddRF, and VddIF are
the same. VCCwill be used to refer to the voltage at these pins.
4
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMX2470


Số phần tương tự - LMX2470_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2470SLEX NSC-LMX2470SLEX Datasheet
453Kb / 36P
   2.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 800 MHz Integer-N PLL
More results

Mô tả tương tự - LMX2470_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2470 NSC-LMX2470 Datasheet
453Kb / 36P
   2.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 800 MHz Integer-N PLL
LMX2471 NSC-LMX2471 Datasheet
458Kb / 36P
   3.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 1.7 GHz Integer-N PLL
logo
Analog Devices
ADF4151 AD-ADF4151 Datasheet
462Kb / 28P
   Fractional-N/Integer-N PLL Synthesizer
REV. B
ADF41513 AD-ADF41513_V01 Datasheet
1Mb / 30P
   26.5 GHz, Integer N/Fractional-N, PLL Synthesizer
ADF4150BCPZ AD-ADF4150BCPZ Datasheet
486Kb / 28P
   Fractional-N/Integer-N PLL Synthesizer
REV. 0
ADF4155 AD-ADF4155 Datasheet
530Kb / 32P
   Integer-N/Fractional-N PLL Synthesizer
ADF41513 AD-ADF41513 Datasheet
565Kb / 33P
   Integer N/Fractional-N, PLL Synthesizer
ADF4150 AD-ADF4150 Datasheet
818Kb / 28P
   Fractional-N/Integer-N PLL Synthesizer
logo
Texas Instruments
TRF3765 TI1-TRF3765_15 Datasheet
1Mb / 52P
[Old version datasheet]   Integer-N/Fractional-N PLL With Integrated VCO
TRF3765 TI1-TRF3765 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   Integer-N/Fractional-N PLL with Integrated VCO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com