công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5S33 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SM5S33
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SM5S33 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SM5S33 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SM5S33 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SM5S33 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SM5S33 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SM5S33 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SM5S10 thru SM5S36A
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 14-Sep-11
4
Document Number: 88382
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 5 - Typical Transient Thermal Impedance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
RθJC
0.01
0.1
1
10
100
100
10
1
0.1
0.01
t - Pulse Width (s)
RθJA
DO-218AB
Mounting Pad Layout
0.413 (10.5)
0.374 (9.5)
0.091 (2.3)
0.067 (1.7)
0.116 (3.0)
0.093 (2.4)
0.150 (3.8)
0.126 (3.2)
0.366 (9.3)
0.343 (8.7)
0.606 (15.4)
0.583 (14.8)
0.116 (3.0)
0.093 (2.4)
0.628 (16.0)
0.592 (15.0)
0.539 (13.7)
0.524 (13.3)
0.366 (9.3)
0.343 (8.7)
0.406 (10.3)
0.382 (9.7)
0.342 (8.7)
0.327 (8.3)
0.413 (10.5)
0.374 (9.5)
0.028 (0.7)
0.020 (0.5)
0.138 (3.5)
0.098 (2.5)
Lead 1
0.098 (2.5)
0.059 (1.5)
Lead 2/Metal Heatsink
0.197 (5.0)
0.185 (4.7)
0.016 (0.4) MIN.


Số phần tương tự - SM5S33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SM5S33 VISHAY-SM5S33 Datasheet
27Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
06-May-02
SM5S33 VISHAY-SM5S33 Datasheet
103Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
SM5S33 VISHAY-SM5S33 Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SM5S33 LUGUANG-SM5S33 Datasheet
49Kb / 3P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SM5S33A LEIDITECH-SM5S33A Datasheet
1Mb / 6P
   3600W Transient Voltage Suppressor
More results

Mô tả tương tự - SM5S33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SM8S40AHE3 VISHAY-SM8S40AHE3 Datasheet
94Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Sep-12
5KASMC10A VISHAY-5KASMC10A_18 Datasheet
92Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Jan-18
TPSMA6.8A VISHAY-TPSMA6.8A_17 Datasheet
84Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 11-Jul-17
SM5S10 VISHAY-SM5S10_11 Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
SM8S24AHE3 VISHAY-SM8S24AHE3 Datasheet
98Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Sep-11
SM6A27 VISHAY-SM6A27_11 Datasheet
85Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
3KASMC10 VISHAY-3KASMC10_11 Datasheet
92Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 29-Jul-11
SM5A27 VISHAY-SM5A27_11 Datasheet
85Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
SM6S10 VISHAY-SM6S10_11 Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
SM8A27 VISHAY-SM8A27_11 Datasheet
85Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 09-Feb-11
TPSMA6.8 VISHAY-TPSMA6.8_11 Datasheet
81Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 09-Feb-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com