công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC100PI-SP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

tên linh kiện TC100PI-SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thermocouples Isolation Safety Barrier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MORNSUN [MORNSUN Science& Technology Ltd.]
Trang chủ  http://www.mornsun-power.com
Logo MORNSUN - MORNSUN Science& Technology Ltd.

TC100PI-SP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

  TC100PI-SP Datasheet HTML 1Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. TC100PI-SP Datasheet HTML 2Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. TC100PI-SP Datasheet HTML 3Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. TC100PI-SP Datasheet HTML 4Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
The copyright and authority for the interpretation of the products are reserved by MORNSUN
TCx00PI
2013.07.01-A/2
Page 4 of 4
Note:
1. All specifications are measured at Ta=25
°C, humidity<75%, nominal input voltage and rated output load unless otherwise specified.
2. In this datasheet, all the test setup and methods are based on our corporate standards.
3. All characteristics are for listed models, and non-standard models may perform differently. Please contact our technical support for more details.
4. Please contact our technical support for any specific requirement.
5. Specifications of this product are subject to changes without prior notice.
MORNSUN Science & Technology Co.,Ltd.
Address: No. 5, Kehui St. 1, Kehui development center, Science Ave., Guangzhou Science City, Luogang district, Guangzhou,P.R.China.
Tel: 86-20-38601850
Fax:86-20-38601272
E-mail: info@mornsun.cn
Http://www.mornsun-power.com


Số phần tương tự - TC100PI-SP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
TC100PI-EX MORNSUN-TC100PI-EX Datasheet
380Kb / 4P
   Thermocouples Isolation Safety Barrier
TC100PI-EX-SP MORNSUN-TC100PI-EX-SP Datasheet
390Kb / 4P
   Thermocouples Isolation Safety Barrier
More results

Mô tả tương tự - TC100PI-SP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
TC100PI-EX MORNSUN-TC100PI-EX Datasheet
380Kb / 4P
   Thermocouples Isolation Safety Barrier
TC100PI-EX-SP MORNSUN-TC100PI-EX-SP Datasheet
390Kb / 4P
   Thermocouples Isolation Safety Barrier
TR100PW-EX MORNSUN-TR100PW-EX Datasheet
675Kb / 4P
   ISOLATION SAFETY Barrier
TR100PI-EX MORNSUN-TR100PI-EX Datasheet
527Kb / 4P
   Thermoresistor Isolation Safety Barrier
TC100PW-EX MORNSUN-TC100PW-EX Datasheet
684Kb / 4P
   PROGRAMMABLE THERMOCOUPIES ISOLATION SAFETY BARRIER
TSF202-EX MORNSUN-TSF202-EX Datasheet
464Kb / 3P
   Switch Output isolation safety barrier
logo
NXP Semiconductors
TH71 PHILIPS-TH71 Datasheet
132Kb / 5P
   THERMOCOUPLES
December 1968
logo
Allen-Bradley
2031-A0023A ALLEN-BRADLEY-2031-A0023A Datasheet
254Kb / 20P
   Safety Isolation System
logo
RHOPOINT COMPONENTS
26721 RHOPOINT-26721 Datasheet
99Kb / 1P
   ?쏶tikonTM??thermocouples
logo
MORNSUN Science& Techno...
TD102-EX-485 MORNSUN-TD102-EX-485 Datasheet
564Kb / 4P
   RS485竊뉶ull-duplex竊뎘nput isolation safety barrier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com