công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS05-15B12SS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

tên linh kiện LS05-15B12SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC/DC converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MORNSUN [MORNSUN Science& Technology Ltd.]
Trang chủ  http://www.mornsun-power.com
Logo MORNSUN - MORNSUN Science& Technology Ltd.

LS05-15B12SS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

  LS05-15B12SS Datasheet HTML 1Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LS05-15B12SS Datasheet HTML 2Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LS05-15B12SS Datasheet HTML 3Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LS05-15B12SS Datasheet HTML 4Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LS05-15B12SS Datasheet HTML 5Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
AC/DC Converter
LS05-15BXXSS Series
2014.04.14-A/0
Page 5 of 5
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd. reserves the copyright and right of final interpretation
Dimensions and Recommended Layout
Note:
1.
Packing Information please refer to 'Product Packing Information'. Packing bag number: 58230001;
2.
Module required dispensing fixed after assembled;
3.
This part is open frame, at least 6.4mm safety distance between the the primary and secondary external components of the module is
needed to meet the safety requirement;
4.
All specifications were measured at Ta=25°C, humidity<75%, nominal input voltage and rated output load unless otherwise specified;
5.
All index testing methods in this datasheet are based on our Company’s corporate standards;
6.
The performance indexes of the product models listed in this manual are as above, but some indexes of non-standard model products
will exceed the above-mentioned requirements, and please directly contact our technician for specific information;
7.
We can provide product customization service;
8.
Specifications of this product are subject to changes without prior notice.
Mornsun Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.
Address: No. 5, Kehui St. 1, Kehui Development Center, Science Ave., Guangzhou Science City, Luogang District, Guangzhou, P. R. China
Tel: 86-20-38601850-8801
Fax: 86-20-38601272
E-mail: info@mornsun.cn


Số phần tương tự - LS05-15B12SS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
LS05-15B12S MORNSUN-LS05-15B12S Datasheet
918Kb / 5P
   5W,AC-DC CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - LS05-15B12SS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AME15-MJZ AIMTEC-AME15-MJZ Datasheet
505Kb / 3P
   AC-DC / DC-DC Converter
AME20-VZ AIMTEC-AME20-VZ Datasheet
550Kb / 5P
   AC-DC / DC-DC Converter
logo
Rohm
BP5034D5 ROHM-BP5034D5 Datasheet
37Kb / 3P
   AC/DC converter
BP5037B12 ROHM-BP5037B12 Datasheet
37Kb / 2P
   AC/DC converter
logo
MORNSUN Science& Techno...
LN01-12B05 MORNSUN-LN01-12B05_15 Datasheet
221Kb / 5P
   AC/DC converter
logo
CUI INC
FSC-S30 CUI-FSC-S30_10 Datasheet
369Kb / 3P
   ac-dc converter
logo
Rohm
BP5075-5 ROHM-BP5075-5 Datasheet
485Kb / 3P
   AC/DC converter
logo
CUI INC
FSK-S10 CUI-FSK-S10 Datasheet
90Kb / 3P
   AC-DC converter
VSK-S3-XXU CUI-VSK-S3-XXU Datasheet
419Kb / 4P
   ac-dc converter
logo
PAIRUI GROUP INC.
ALR-25 PAIRUI-ALR-25 Datasheet
498Kb / 4P
   AC-DC Converter
ALR-40 PAIRUI-ALR-40 Datasheet
495Kb / 4P
   AC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com