công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS830 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS830
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS830 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  ADS830_14 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ADS830_14 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS830_14 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS830_14 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS830_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS830_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS830_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS830_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS830_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
ADS830
4
SBAS086A
TIMING DIAGRAM
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
UNITS
tCONV
Convert Clock Period
16.6
100
µsns
tL
Clock Pulse Low
7.3
8.3
ns
tH
Clock Pulse High
7.3
8.3
ns
tD
Aperture Delay
3
ns
t1
Data Hold Time, CL = 0pF
3.9
ns
t2
New Data Delay Time, CL = 15pF max
5.9
12
ns
4 Clock Cycles
Data Invalid
t
D
t
L
t
H
t
CONV
N–4N–3N–2N–1
N
N+1
N+2
N+3
Data Out
Clock
Analog In
N
t
2
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
t
1
PIN CONFIGURATION
Top View
SSOP
PIN
DESIGNATOR
DESCRIPTION
1
GND
Ground
2
Bit 1
Data Bit 1 (D7) (MSB)
3
Bit 2
Data Bit 2 (D6)
4
Bit 3
Data Bit 3 (D5)
5
Bit 4
Data Bit 4 (D4)
6
Bit 5
Data Bit 5 (D3)
7
Bit 6
Data Bit 6 (D2)
8
Bit 7
Data Bit 7 (D1)
9
Bit 8
Data Bit 8 (D0) (LSB)
10
CLK
Convert Clock
11
RSEL
Input Range Select: HI = 2V; LO = 1V
12
INT/EXT
Reference Select: HI = External; LO = Internal
13
REFB
Bottom Reference
14
REFT
Top Reference
15
CM
Common-Mode Voltage Output
16
IN
Complementary Input
17
IN
Analog Input
18
GND
Ground
19
+VS
+5V Supply
20
VDRV
Output Logic Drive Supply Voltage
PIN DESCRIPTIONS
GND
Bit 1 (MSB)
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8 (LSB)
CLK
VDRV
+V
S
GND
IN
IN
CM
REFT
REFB
INT/EXT
RSEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
ADS830


Số phần tương tự - ADS830_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS830E BURR-BROWN-ADS830E Datasheet
177Kb / 11P
   8-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS830E TI1-ADS830E Datasheet
563Kb / 16P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS830E/2K5 TI1-ADS830E/2K5 Datasheet
563Kb / 16P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS830EG4 TI1-ADS830EG4 Datasheet
563Kb / 16P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS830_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS830 BURR-BROWN-ADS830 Datasheet
177Kb / 11P
   8-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS823 TI1-ADS823_14 Datasheet
876Kb / 20P
[Old version datasheet]   10-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS823 TI-ADS823 Datasheet
334Kb / 16P
[Old version datasheet]   10-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS831 BURR-BROWN-ADS831 Datasheet
179Kb / 11P
   8-Bit, 80MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS930 BURR-BROWN-ADS930 Datasheet
191Kb / 11P
   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS931 BURR-BROWN-ADS931 Datasheet
210Kb / 12P
   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS930 TI1-ADS930_14 Datasheet
417Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS931 TI-ADS931 Datasheet
442Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit, 33MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS930 TI-ADS930_V01 Datasheet
314Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS931 TI1-ADS931_14 Datasheet
437Kb / 17P
[Old version datasheet]   8-Bit, 33MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com