công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC122S101 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC122S101
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 Channel, 500 ksps to 1 Msps 12-Bit A/D Converter
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC122S101 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADC122S101_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC122S101_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC122S101_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC122S101_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC122S101_14 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC122S101_14 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC122S101_14 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC122S101_14 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADC122S101_14 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 25 page
background image
ADC122S101
www.ti.com
SNAS286C – MARCH 2005 – REVISED JANUARY 2010
Typical Performance Characteristics (continued)
TA = +25°C, fSAMPLE = 500 ksps to 1 Msps, fSCLK = 8 MHz to 16 MHz, fIN = 40.3 kHz unless otherwise stated.
SNR
THD
vs.
vs.
Supply
Supply
SNR
THD
vs.
vs.
Clock Frequency
Clock Frequency
SNR
THD
vs.
vs.
Clock Duty Cycle
Clock Duty Cycle
Copyright © 2005–2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: ADC122S101


Số phần tương tự - ADC122S101_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC122S101 TI1-ADC122S101_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 500 ksps to 1 Msps 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC122S101_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC122S101 TI1-ADC122S101_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 500 ksps to 1 Msps 12-Bit A/D Converter
ADC128S102 TI1-ADC128S102_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   8-Channel, 500 ksps to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC128S102 NSC-ADC128S102 Datasheet
852Kb / 18P
   8-Channel, 500 kSPS to 1 MSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC102S101 TI1-ADC102S101_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   2 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter
ADC082S101 TI1-ADC082S101_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   2 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 8-Bit A/D Converter
ADC124S101CIMMX TI-ADC124S101CIMMX Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC124S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
ADC124S101 TI1-ADC124S101_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC124S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
ADC102S101CIMMX TI1-ADC102S101CIMMX Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC102S101 2 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter
ADC102S101 TI1-ADC102S101_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC102S101 2 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter
ADC122S051 TI1-ADC122S051_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 200 ksps to 500 ksps 12-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com