công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC12D040 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC12D040
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 12-Bit, 40 MSPS, 600 mW A/D Converter with Internal/External Reference
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC12D040 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  ADC12D040 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ADC12D040 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADC12D040 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADC12D040 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADC12D040 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADC12D040 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC12D040 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC12D040 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC12D040 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 31 page
background image
VIN A+
11-Stage Pipeline Converter
Timing
Control
S/H
Stage
1
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
2
3
n
9
10
11
22
CLK
2
2
2
Digital Correction
AGND
VD
DGND
Output
DA0-DA11
OEA
12
3
PD
Buffers
12
Output
Buffers
12
DB0-DB11
OEB
12
VD
DGND
Digital Correction
S/H
Stage
1
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
2
3
n
9
10
11
VA
AGND
11-Stage Pipeline Converter
2
2
2
22
3
Timing
Control
Bandgap
Reference
INT/EXT REF
VDR
DR GND
OF
VIN B-
VIN B+
VIN A-
VRP A
VRM A
VRN A
VRP B
VRM B
VRN B
VREF
VA
ADC12D040
www.ti.com
SNAS171D – MAY 2004 – REVISED DECEMBER 2005
Block Diagram
Pin Descriptions and Equivalent Circuits
Pin No.
Symbol
Equivalent Circuit
Description
ANALOG I/O
Copyright © 2004–2005, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: ADC12D040


Số phần tương tự - ADC12D040

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC12D040 NSC-ADC12D040 Datasheet
636Kb / 22P
   Dual 12-Bit, 40 MSPS, 600 mW A/D Converter with Internal/External Reference and Sample-and-Hold
ADC12D040 NSC-ADC12D040 Datasheet
990Kb / 22P
   Dual 12-Bit, 40 MSPS, 600 mW A/D Converter with Internal/External Reference
ADC12D040CIVS NSC-ADC12D040CIVS Datasheet
636Kb / 22P
   Dual 12-Bit, 40 MSPS, 600 mW A/D Converter with Internal/External Reference and Sample-and-Hold
ADC12D040CIVS NSC-ADC12D040CIVS Datasheet
990Kb / 22P
   Dual 12-Bit, 40 MSPS, 600 mW A/D Converter with Internal/External Reference
ADC12D040CIVSX NSC-ADC12D040CIVSX Datasheet
636Kb / 22P
   Dual 12-Bit, 40 MSPS, 600 mW A/D Converter with Internal/External Reference and Sample-and-Hold
More results

Mô tả tương tự - ADC12D040

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC12D040 NSC-ADC12D040_05 Datasheet
990Kb / 22P
   Dual 12-Bit, 40 MSPS, 600 mW A/D Converter with Internal/External Reference
ADC12D040 NSC-ADC12D040 Datasheet
636Kb / 22P
   Dual 12-Bit, 40 MSPS, 600 mW A/D Converter with Internal/External Reference and Sample-and-Hold
ADC12040 NSC-ADC12040 Datasheet
519Kb / 20P
   12-Bit, 40 MSPS, 340 mW A/D Converter with Internal Sample-and-Hold
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7938 CADEKA-SPT7938 Datasheet
185Kb / 10P
   12-BIT, 40 MSPS, 170 mW A/D CONVERTER
logo
National Semiconductor ...
ADC10D040 NSC-ADC10D040 Datasheet
991Kb / 28P
   Dual 10-Bit, 40 MSPS, 267 mW A/D Converter
logo
Intersil Corporation
HI5767 INTERSIL-HI5767 Datasheet
133Kb / 13P
   10-Bit, 20/40/60 MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
logo
National Semiconductor ...
ADC12L080 NSC-ADC12L080 Datasheet
1Mb / 23P
   12-Bit, 80 MSPS, 450 MHz Bandwidth A/D Converter with Internal Reference
logo
Texas Instruments
ADC12L080 TI1-ADC12L080_14 Datasheet
987Kb / 28P
[Old version datasheet]   12-Bit, 80 MSPS, 450 MHz Bandwidth A/D Converter with Internal Reference
logo
National Semiconductor ...
ADC12010 NSC-ADC12010 Datasheet
606Kb / 22P
   12-Bit, 10 MSPS, 160 mW A/D Converter with Internal Sample-and-Hold
logo
Texas Instruments
ADC12020 TI1-ADC12020 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   12-Bit, 20 MSPS, 185 mW A/D Converter with Internal Sample-and-Hold
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com