công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM48510 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM48510
Giải thích chi tiết về linh kiện  Boosted Class D Audio Power Amplifier
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM48510 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM48510_14 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM48510_14 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM48510_14 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM48510_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM48510_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM48510_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM48510_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM48510_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM48510_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 30 page
background image
0.01
10
0.1
1
10m
2
100m
1
OUTPUT POWER (W)
0.001
10
0.01
0.1
1
10m
2
100m
1
OUTPUT POWER (W)
0.01
10
0.1
1
20
20k
100
1k
10k
FREQUENCY (Hz)
0.01
10
0.1
1
20
20k
100
1k
10k
FREQUENCY (Hz)
0.01
10
0.1
1
20
20k
100
1k
10k
FREQUENCY (Hz)
0.01
10
0.1
1
20
20k
100
1k
10k
FREQUENCY (Hz)
LM48510
SNAS275D – NOVEMBER 2006 – REVISED OCTOBER 2007
www.ti.com
Typical Performance Characteristics
THD+N
THD+N
vs
vs
Frequency
Frequency
VDD = 2.7V, RL = 15μH + 4Ω + 15μH
VDD = 2.7V, RL = 15μH + 8Ω + 15μH
THD+N
THD+N
vs
vs
Frequency
Frequency
VDD = 3.3V, RL = 15μH + 4Ω + 15μH
VDD = 3.3V, RL = 15μH + 8Ω + 15μH
THD+N
THD+N
vs
vs
Output Power
Output Power
VDD = 2.7V, RL = 15μH + 4Ω + 15μH
VDD = 2.7V, RL = 15μH + 8Ω + 15μH
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2007, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM48510


Số phần tương tự - LM48510_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM48510_0710 NSC-LM48510_0710 Datasheet
403Kb / 20P
   Boosted Class D Audio Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM48510_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM48510_0710 NSC-LM48510_0710 Datasheet
403Kb / 20P
   Boosted Class D Audio Power Amplifier
logo
Texas Instruments
LM48520 TI1-LM48520 Datasheet
803Kb / 20P
[Old version datasheet]   Boosted Stereo Class D Audio Power Amplifier
logo
Eutech Microelectronics...
EUA2510 EUTECH-EUA2510 Datasheet
157Kb / 1P
   2.7W Boosted Class-D Audio Power Amplifier
EUA2510A EUTECH-EUA2510A Datasheet
156Kb / 1P
   Low EMI 2.7W Boosted Class-D Audio Power Amplifier
logo
Cirrus Logic
CS35L41 CIRRUS-CS35L41 Datasheet
371Kb / 2P
   11 Volt Boosted Class D Audio Amplifier with DSP
logo
Texas Instruments
TAS2562 TI1-TAS2562 Datasheet
229Kb / 8P
[Old version datasheet]   6-W Boosted Class-D Audio Amplifier with IV Sense
LM48512 TI1-LM48512 Datasheet
688Kb / 17P
[Old version datasheet]   PowerWise짰 Boosted, Ultra Low-EMI, Mono, E2S Class D Audio Power Amplifier
LM48512 TI-LM48512_15 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   Boomer Audio Power Amplifier Series PowerWise Boosted, Ultra Low-EMI, Mono, E2S Class D Audio Power Amplifier
LM48520 TI1-LM48520_14 Datasheet
805Kb / 20P
[Old version datasheet]   Boosted Stereo Class D Audio Power Amplifier with Output Speaker Protection and Spread Spectrum
logo
Analog Devices
AD1990 AD-AD1990 Datasheet
389Kb / 16P
   Class-D Audio Power Amplifier
Rev. PrA ??1/20/05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com