công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4995TMBD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4995TMBD
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.3 W Audio Power Amplifier
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM4995TMBD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LM4995TMBD Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM4995TMBD Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM4995TMBD Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM4995TMBD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM4995TMBD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM4995TMBD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4995TMBD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4995TMBD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4995TMBD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
Pin A1
ZXYTT
L4995
1
2
3
4
8
7
6
5
SHUTDOWN
BYPASS
+IN
-IN
VO2
GND
VDD
VO1
Pin A1
XVG
G8
LM4995, LM4995TMBD
www.ti.com
SNAS329F – APRIL 2006 – REVISED NOVEMBER 2009
TM Marking
Figure 3. Top View
X - Date Code
V - Die Traceability
G - Boomer Family
G8 - LM4995TM
SD Package
Figure 4. Top View
Order Number LM4995SD
See NS Package Number SDA08A
SD Marking
Figure 5. Top View
Z - Assembly Plant code
XY - 2 Digit date code
TT - Die Traceability
L4995 - LM4995SD
These devices have limited built-in ESD protection. The leads should be shorted together or the device placed in conductive foam
during storage or handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates.
Copyright © 2006–2009, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: LM4995 LM4995TMBD


Số phần tương tự - LM4995TMBD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM4995TMBD TI-LM4995TMBD Datasheet
954Kb / 22P
[Old version datasheet]   1.3 W Audio Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM4995TMBD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM4995 TI-LM4995_15 Datasheet
954Kb / 22P
[Old version datasheet]   1.3 W Audio Power Amplifier
logo
NEC
UPC1188H NEC-UPC1188H Datasheet
188Kb / 3P
   20 W AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
NXP Semiconductors
TDA2611A PHILIPS-TDA2611A Datasheet
251Kb / 13P
   5 W audio power amplifier
November 1982
TDA1015T PHILIPS-TDA1015T Datasheet
75Kb / 10P
   0,5 W audio power amplifier
March 1986
logo
Texas Instruments
TPA4861 TI-TPA4861 Datasheet
415Kb / 24P
[Old version datasheet]   1-W AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA1517 TI-TPA1517_07 Datasheet
455Kb / 20P
[Old version datasheet]   6-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Hitachi Semiconductor
HA13118 HITACHI-HA13118 Datasheet
50Kb / 8P
   18 W BTL Audio Power Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
DI35 ETC-DI35 Datasheet
78Kb / 2P
   16 W Audio Amplifier Power Supply
logo
Texas Instruments
TPA0102 TI-TPA0102 Datasheet
743Kb / 38P
[Old version datasheet]   1.5-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA4861 TI-TPA4861_15 Datasheet
641Kb / 26P
[Old version datasheet]   1-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com