công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4992SDBD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4992SDBD
Giải thích chi tiết về linh kiện  420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM4992SDBD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LM4992SDBD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM4992SDBD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM4992SDBD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4992SDBD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4992SDBD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4992SDBD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM4992SDBD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM4992SDBD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM4992SDBD Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
-180
-135
-90
-45
0
45
10M
100M
1G
Frequency - Hz
G = 11 dB
G = 10 dB
G = 13.7 dB
G = 12 dB
V
= 200 mV
OUT
PP
10M
100M
1G
10G
Frequency - Hz
G = 13.7 dB
G = 10 dB
G = 11 dB
G = 12 dB
-15
-12
-9
-6
-3
0
3
V
= 200 mV
OUT
PP
-180
-135
-90
-45
0
45
10M
100M
1G
Frequency - Hz
G = 11 dB
G = 10 dB
G = 13.7 dB
G = 12 dB
V
= 2 V
OUT
PP
-15
-12
-9
-6
-3
0
3
10M
100M
1G
10G
Frequency - Hz
G = 11 dB
G = 10 dB
G = 13.7 dB
G = 12 dB
V
= 2 V
OUT
PP
-180
-135
-90
-45
0
45
10M
100M
1G
Frequency - Hz
G = 11 dB
G = 10 dB
G = 13.7 dB
G = 12 dB
V
= 3 V
OUT
PP
-15
-12
-9
-6
-3
0
3
10M
100M
1G
10G
Frequency - Hz
G = 11 dB
G = 10 dB
G = 13.7 dB
G = 12 dB
V
= 3 V
OUT
PP
THS770012
SLOS669C
– FEBRUARY 2010 – REVISED JANUARY 2012
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
At TA = +25°C, VS+ = +5V, VOCM = +2.5V, VOUT = 2VPP, RL = 400Ω differential, G = +12dB, differential input and output, input
and output pins referenced to midsupply, unless otherwise noted. Measured using EVM as discussed in Test Circuits section.
200mVPP FREQUENCY RESPONSE MAGNITUDE
200mVPP FREQUENCY RESPONSE PHASE
Figure 4.
Figure 5.
2VPP FREQUENCY RESPONSE MAGNITUDE
2VPP FREQUENCY RESPONSE PHASE
Figure 6.
Figure 7.
3VPP FREQUENCY RESPONSE MAGNITUDE
3VPP FREQUENCY RESPONSE PHASE
Figure 8.
Figure 9.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright
© 2010–2012, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): THS770012


Số phần tương tự - LM4992SDBD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM4992SDBD TI1-LM4992SDBD Datasheet
932Kb / 23P
[Old version datasheet]   420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM4992SDBD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4992 NSC-LM4992 Datasheet
576Kb / 16P
   420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier
logo
Texas Instruments
LM4992 TI1-LM4992 Datasheet
932Kb / 23P
[Old version datasheet]   420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier
logo
Avic Technology
AV2025 AVICTEK-AV2025 Datasheet
160Kb / 4P
   STEREO AUDIO AMPLIFIER
logo
Unisonic Technologies
TEA2025A UTC-TEA2025A_15 Datasheet
285Kb / 7P
   STEREO AUDIO AMPLIFIER
UTCTEA2025 UTC-UTCTEA2025 Datasheet
46Kb / 4P
   STEREO AUDIO AMPLIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
UTC2025 ETC1-UTC2025 Datasheet
115Kb / 4P
   STEREO AUDIO AMPLIFIER
logo
Sanyo Semicon Device
LA74322LP SANYO-LA74322LP Datasheet
185Kb / 14P
   Audio I/O Interface for Cell Phone
logo
STMicroelectronics
TEA2025B STMICROELECTRONICS-TEA2025B Datasheet
82Kb / 9P
   STEREO AUDIO AMPLIFIER
June 1994
logo
Unisonic Technologies
TEA2025D UTC-TEA2025D Datasheet
248Kb / 8P
   STEREO AUDIO AMPLIFIER
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TEA2025B TGS-TEA2025B Datasheet
551Kb / 4P
   STEREO AUDIO AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com