công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD13N06 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD13N06
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 10 A, 140 m廓
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD13N06 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD13N06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD13N06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Figure 15. Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
DUT
VDS
+
_
Driver
RG
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
L
I SD
10V
VGS
( Driver )
I SD
( DUT )
VDS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
DUT
VDS
+
_
Driver
RG
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
LL
I SD
10V
VGS
( Driver )
I SD
( DUT )
VDS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
©2000 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD13N06 Rev. C1
www.fairchildsemi.com
6


Số phần tương tự - FQD13N06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N06 FAIRCHILD-FQD13N06 Datasheet
659Kb / 10P
   60V N-Channel MOSFET
FQD13N06 FAIRCHILD-FQD13N06 Datasheet
803Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 10 A, 140 m
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD13N06 ISC-FQD13N06 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N06L FAIRCHILD-FQD13N06L Datasheet
653Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD13N06L FAIRCHILD-FQD13N06L Datasheet
916Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 11 A, 115 m廓
More results

Mô tả tương tự - FQD13N06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQT13N06LTF FAIRCHILD-FQT13N06LTF Datasheet
760Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 2.8 A, 140 m廓
FQT13N06TF FAIRCHILD-FQT13N06TF Datasheet
774Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 2.8 A, 140 m廓
FQB19N20LTM FAIRCHILD-FQB19N20LTM Datasheet
868Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 21 A, 140 m廓
FQD20N06LTM FAIRCHILD-FQD20N06LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m廓
FQB50N06LTM FAIRCHILD-FQB50N06LTM Datasheet
836Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 52.4 A, 21 m廓
FQD13N06LTM FAIRCHILD-FQD13N06LTM Datasheet
916Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 11 A, 115 m廓
FQI50N06TU FAIRCHILD-FQI50N06TU Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 50 A, 22 m廓
FQD30N06TM FAIRCHILD-FQD30N06TM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 22.7 A, 45 m廓
FQU13N06TU FAIRCHILD-FQU13N06TU Datasheet
803Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 10 A, 140 m
FQD13N06TF FAIRCHILD-FQD13N06TF Datasheet
803Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 10 A, 140 m
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com