công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4802BLQBD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4802BLQBD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio Power Amplifier Series Audio Power Amplifier with Boost Converter to Drive Ceramic Speakers
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM4802BLQBD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM4802BLQBD Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM4802BLQBD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM4802BLQBD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM4802BLQBD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4802BLQBD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4802BLQBD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4802BLQBD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM4802BLQBD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM4802BLQBD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
1
2
3
4
4.5
OUTPUT VOLTAGE (Vrms)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0.5
0
20
40
60
80
100 120 140 160
AMBIENT TEMPERATURE (C)
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
1
2
3
4
5
OUTPUT VOLTAGE (Vrms)
0
50
100
150
200
0
VI = 6.1V
VI = 5.8V
VI = 5.0V
0
20
40
60
80
100 120 140 160
AMBIENT TEMPERATURE (C)
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
20
20k
FREQUENCY (Hz)
-100
+0
10k
1k
2k
5k
50 100 200 500
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
-95
-85
-75
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
LM4802B, LM4802BLQBD
www.ti.com
SNAS243C – MAY 2004 – REVISED MARCH 2005
Typical Performance Characteristics (continued)
PSRR vs Frequency
Power Derating Curve - WQFN
V1 = 6.1V, ZL = 2μF + 30Ω,
PDMAX = 150mW
Vripple = 200mVpp, AV-BTL = 26dB
VDD = 3.0V, ZL = 2μF + 30Ω
Figure 15.
Figure 16.
Power Derating Curve - WQFN
PDMAX = 136mW
Power Dissipation vs Output Voltage
VDD = 4.2V, ZL = 2μF + 30Ω
VDD = 3.0V, ZL = 2μF + 30Ω
Figure 17.
Figure 18.
Power Dissipation vs Output Voltage
VDD = 4.2V, ZL = 2μF + 30Ω
Amplifier Open Loop
From top to bottom: V1 = 6.1V, V1 = 5.8V, V1 = 5.0V
Frequency Response
Figure 19.
Figure 20.
Copyright © 2004–2005, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LM4802B LM4802BLQBD


Số phần tương tự - LM4802BLQBD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4802BLQ NSC-LM4802BLQ Datasheet
1Mb / 17P
   Audio Power Amplifier with Boost Converter to Drive Ceramic Speakers
More results

Mô tả tương tự - LM4802BLQBD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4802B NSC-LM4802B Datasheet
1Mb / 17P
   Audio Power Amplifier with Boost Converter to Drive Ceramic Speakers
LM4766 NSC-LM4766_06 Datasheet
983Kb / 19P
   Audio Power Amplifier Series Dual 40W Audio Power Amplifier with Mute
LM4766 NSC-LM4766 Datasheet
477Kb / 14P
   Audio Power Amplifier Series Dual 40W Audio Power Amplifier with Mute
logo
Fairchild Semiconductor
KSD1047 FAIRCHILD-KSD1047 Datasheet
52Kb / 5P
   Audio Power Amplifier DC to DC Converter
logo
Texas Instruments
LM4781 TI1-LM4781_14 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   Audio Power Amplifier Series 3 Channel 35W Audio Power Amplifier with Mute
LM4766 TI-LM4766_15 Datasheet
955Kb / 23P
[Old version datasheet]    Overture Audio Power Amplifier Series Dual 40W Audio Power Amplifier with Mute
LM4781 TI1-LM4781 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   Audio Power Amplifier Series 3 Channel 35W Audio Power Amplifier
LM2876 TI1-LM2876 Datasheet
870Kb / 28P
[Old version datasheet]   Audio Power Amplifier Series High-Performance 40W Audio Power Amplifier
LM48311 TI1-LM48311 Datasheet
885Kb / 20P
[Old version datasheet]   Audio Power Amplifier Series
LM48901 TI-LM48901 Datasheet
821Kb / 51P
[Old version datasheet]   Audio Power Amplifier Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com