công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4781TABD bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4781TABD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio Power Amplifier Series 3 Channel 35W Audio Power Amplifier with Mute
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM4781TABD bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button LM4781TABD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4781TABD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4781TABD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM4781TABD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM4781TABD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM4781TABD Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM4781TABD Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM4781TABD Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM4781TABD Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 31 page
background image
LM4781, LM4781TABD
www.ti.com
SNAS208 – MAY 2004
Typical Performance Characteristics (continued)
Output Power/Channel
Output Power/Channel
vs Supply Voltage
vs Supply Voltage
f = 1kHz, RL = 4Ω, 80kHz BW
f = 1kHz, RL = 6Ω, 80kHz BW
Output Power/Channel
Total Power Dissipation
vs Supply Voltage
vs Output Power/Channel
f = 1kHz, RL = 8Ω, 80kHz BW
1% THD (max), RL = 4Ω, 80kHz BW
Total Power Dissipation
Total Power Dissipation
vs Output Power/Channel
vs Output Power/Channel
1% THD (max), RL = 6Ω, 80kHz BW
1% THD (max), RL = 8Ω, 80kHz BW
Copyright © 2004, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: LM4781 LM4781TABD


Số phần tương tự - LM4781TABD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM4781TABD TI1-LM4781TABD Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   Audio Power Amplifier Series 3 Channel 35W Audio Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM4781TABD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4781 NSC-LM4781 Datasheet
1Mb / 25P
   Overture??Audio Power Amplifier Series 3 Channel 35W Audio Power Amplifier with Mute
logo
Texas Instruments
LM4781 TI1-LM4781 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   Audio Power Amplifier Series 3 Channel 35W Audio Power Amplifier
LM4782TABD TI1-LM4782TABD Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Audio Power Amplifier Series 3 Channel 25W Audio Power Amplifier with Mute and Standby
LM4782 TI1-LM4782_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Audio Power Amplifier Series 3 Channel 25W Audio Power Amplifier with Mute and Standby
logo
National Semiconductor ...
LM4733 NSC-LM4733 Datasheet
939Kb / 23P
   3 Channel 30W Audio Power Amplifier with Mute
LM4766 NSC-LM4766_06 Datasheet
983Kb / 19P
   Audio Power Amplifier Series Dual 40W Audio Power Amplifier with Mute
LM4782 NSC-LM4782_06 Datasheet
1Mb / 27P
   Overture Audio Power Amplifier Series 3 Channel 25W Audio Power Amplifier with Mute and Standby
LM4766 NSC-LM4766 Datasheet
477Kb / 14P
   Audio Power Amplifier Series Dual 40W Audio Power Amplifier with Mute
logo
Texas Instruments
LM4766 TI-LM4766_15 Datasheet
955Kb / 23P
[Old version datasheet]    Overture Audio Power Amplifier Series Dual 40W Audio Power Amplifier with Mute
LM4734 TI1-LM4734_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   3 Channel 20W Audio Power Amplifier with Mute and Standby
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com