công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD288Y bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KSD288Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KSD288Y bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  KSD288Y Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSD288Y Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSD288Y Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSD288Y Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A, February 2000
Typical Characteristics
Figure 1. Static Characteristic
Figure 2. DC current Gain
Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage
Figure 4. Collector Output Capacitance
Figure 5. Safe Operating Area
Figure 6. Power Derating
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
IB = 5mA
IB = 6mA
IB = 4mA
IB = 7mA
IB = 3mA
IB = 9mA
IB = 2mA
IB = 8mA
IB = 10mA
IB = 1mA
VCE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
0.01
0.1
1
10
10
100
1000
10000
VCE = 5V
IC[A], COLLECTOR CURRENT
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
Ic = 10 IB
VCE
(sa
t)
VBE(sat)
IC[A], COLLECTOR CURRENT
110
100
1
10
100
1000
f = 1MHz
IE=0
VCB[V], COLLECTOR BASE VOLTAGE
1
10
100
0.1
1
10
*1ms
Thermal limitation
S/B limitation
S/B limitation
Thermal limitation
DC
1.Tc=25
o
C
2.*Single Pulse
VCE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
25
50
75
100
125
150
175
0
5
10
15
20
25
30
35
40
TC[
o
C], CASE TEMPERATURE


Số phần tương tự - KSD288Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSD288 FAIRCHILD-KSD288 Datasheet
42Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
logo
Inchange Semiconductor ...
KSD288 ISC-KSD288 Datasheet
142Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - KSD288Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSD288 FAIRCHILD-KSD288 Datasheet
42Kb / 4P
   Power Regulator Low Frequency High Power Amplifier
KSC1173 FAIRCHILD-KSC1173 Datasheet
64Kb / 5P
   Low Frequency Power Amplifier Power Regulator
KSA473 FAIRCHILD-KSA473 Datasheet
61Kb / 5P
   Low Frequency Power Amplifier Power Regulator
KSA1614 FAIRCHILD-KSA1614 Datasheet
47Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier Power Regulator
logo
Samsung semiconductor
KSA473 SAMSUNG-KSA473 Datasheet
237Kb / 7P
   PNP (LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER POWER REGULATOR)
logo
Fairchild Semiconductor
KSD73 FAIRCHILD-KSD73 Datasheet
43Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
KSD73YTU FAIRCHILD-KSD73YTU Datasheet
48Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
KSD73Y FAIRCHILD-KSD73Y Datasheet
48Kb / 4P
   Low Frequency High Power Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
2SD748 ETC-2SD748 Datasheet
30Kb / 1P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER REGULATOR FOR TV POWER SUPPLY
logo
Fairchild Semiconductor
KSA1220 FAIRCHILD-KSA1220 Datasheet
76Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier High Frequency Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com