công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS-8020A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

tên linh kiện GS-8020A
Giải thích chi tiết về linh kiện  laser diode collimator
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
Trang chủ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

GS-8020A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  GS-8020A Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
www.roithner-laser.com
- 1 -
19/04/13
GS-8020A
Description
GS-8020A is a laser diode collimator, utilizing 3 glass lens, featuring M9x0.5 fine pitched thread,
O-Ring sealing, 8 mm focal length, and AR coating suitable for Red and IR laser diodes. GS-8020A
can be used in conjunction with our LDMT series of laser diode mounting tubes.
Specifications
Parameter
Values
Unit
Focal Length
8.0
nm
Numerical Aperture
0.3
Anti-Reflection Coating
630 - 670
nm
Thread
M9 x 0.5
mm
Dimensions
Ø9 x 12.8
mm
Material
Brass, black burnished
Drawing
Dimensions in mm
© All Rights Reserved
The above specifications are for reference purpose only and subjected to change without prior notice


Số phần tương tự - GS-8020A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Roithner LaserTechnik G...
GS-8020B ROITHNER-GS-8020B Datasheet
518Kb / 1P
   laser diode collimator, utilizing 3 glass lens, featuring M9x0.5 fine pitched thread, O-Ring sealing, 8 mm focal length, and AR coating suitable for Blue laser diodes
More results

Mô tả tương tự - GS-8020A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rochester Electronics
RLY-133G ROCHESTER-RLY-133G Datasheet
114Kb / 1P
   LASER DIODE COLLIMATOR
RLY-134G ROCHESTER-RLY-134G Datasheet
114Kb / 1P
   LASER DIODE COLLIMATOR
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLY-134G ROITHNER-RLY-134G Datasheet
114Kb / 1P
   LASER DIODE COLLIMATOR
CAX100 ROITHNER-CAX100 Datasheet
121Kb / 2P
   Laser Diode Collimator, Molded Plastic
RGL-402-9C ROITHNER-RGL-402-9C Datasheet
248Kb / 2P
   Single Glass Lens Laser Diode Collimator
logo
Elite Enterprises (H.K....
PG1N-3N25 ELITE-PG1N-3N25 Datasheet
205Kb / 3P
   Collimator
PG1N-NX06 ELITE-PG1N-NX06 Datasheet
271Kb / 2P
   Collimator
PG1N-3N06 ELITE-PG1N-3N06 Datasheet
160Kb / 3P
   Collimator
PG1N-NX15 ELITE-PG1N-NX15 Datasheet
206Kb / 5P
   Collimator
PG1N-3N15 ELITE-PG1N-3N15 Datasheet
160Kb / 3P
   Collimator
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com