công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC1113F bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

tên linh kiện UC1113F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Right Angle Type (2.1 x 1.0 mm) Type, Milky White resin
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANLEY [STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.stanley.co.jp/e/
Logo STANLEY - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

UC1113F bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button UC1113F Datasheet HTML 3Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 4Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 5Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 6Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 7Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 8Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 9Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 10Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 11Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
Page 7
2004.9.29
Single Color Ultra High Brightness Type
U□1113F Series
特性グラフ(UB)
指向特性図(代表特性)
Spatial Distribution Example
条件/Condition : Ta = 25℃
スペクトル分布特性
Relative Intensity vs. Wavelength
条件/Condition : Ta = 25℃, I
F = 20mA
波長/Wavelength [nm]
順電圧-順電流 特性
Forward Voltage vs. Forward Current
条件/Condition : Ta = 25℃
順電圧/Forward Voltage V
F(V)
順電流-相対光度 特性
Forward Current vs. Relative Intensity
条件/Condition : Ta = 25℃
順電流/Forward Current I
F(mA)


Số phần tương tự - UC1113F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
UC1113F STANLEY-UC1113F Datasheet
317Kb / 20P
   Single Color Ultra High Brightness Type
More results

Mô tả tương tự - UC1113F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
PG1113F STANLEY-PG1113F Datasheet
286Kb / 15P
   Single Color Right Angle Type (2.1 X 1.0 mm)
BRBG1201W STANLEY-BRBG1201W Datasheet
296Kb / 14P
   Bi-color Type (3.0 X 2.5 mm), Milky White resin
BRPY1204W STANLEY-BRPY1204W Datasheet
311Kb / 14P
   Bi-Color Type(3.0 x 2.0mm), Milky White resin
BRBG1204W STANLEY-BRBG1204W Datasheet
311Kb / 14P
   Bi-Color Type(3.0 x 2.0mm), Milky White resin
FY1111C-TR STANLEY-FY1111C-TR Datasheet
374Kb / 20P
   1608 (h=0.7mm) Type, Milky White resin
PG1112H-TR STANLEY-PG1112H-TR Datasheet
431Kb / 21P
   2125(h =0.8mm) Type, Milky White resin
PY1112H-TR STANLEY-PY1112H-TR Datasheet
431Kb / 21P
   2125(h 0.8mm) Type, Milky White resin
logo
Seoul Semiconductor
HB601R SEOUL-HB601R Datasheet
401Kb / 12P
   2.1*1.0*0.6 mm Side Type Wavelength: 470nm
logo
Kingbright Corporation
APA3010P3BT-P22 KINGBRIGHT-APA3010P3BT-P22 Datasheet
566Kb / 4P
   3.0 mm x 1.0 mm Right Angle Phototransistor
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
KPA-2107CGCK TO-GRACE-KPA-2107CGCK Datasheet
849Kb / 4P
   2.1 x 0.6 mm Right Angle Surface LED Lamp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com