công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UA741IDIDT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện UA741IDIDT
Giải thích chi tiết về linh kiện  General-purpose single operational amplifier
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UA741IDIDT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button UA741IDIDT Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UA741IDIDT Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UA741IDIDT Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UA741IDIDT Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UA741IDIDT Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UA741IDIDT Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UA741IDIDT Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UA741IDIDT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics UA741IDIDT Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Electrical characteristics
UA741
6/11
DocID5304 Rev 3
GBP
Gain bandwidth product
Vi = 10 mV, RL = 2 kΩ, CL = 100 pF, f =100 kHz
0.7
1
MHz
THD
Total harmonic distortion
f = 1 kHz, Av = 20 dB, RL = 2 kΩ, Vo = 2 Vpp, CL = 100 pF,
Tamb = +25° C
0.06
%
en
Equivalent input noise voltage
f = 1 kHz, Rs = 100 Ω
23
∅m
Phase margin
50
Degree
Table 3. Electrical characteristics at VCC = ±15 V, Tamb = 25 °C
(unless otherwise specified) (continued)
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
nV
Hz
------------


Số phần tương tự - UA741IDIDT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UA741ID TI-UA741ID Datasheet
477Kb / 19P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
UA741ID/IDT STMICROELECTRONICS-UA741ID/IDT Datasheet
153Kb / 11P
   General-purpose single operational amplifier
UA741ID/IDT STMICROELECTRONICS-UA741ID/IDT Datasheet
153Kb / 11P
   General-purpose single operational amplifier
More results

Mô tả tương tự - UA741IDIDT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
UA741 STMICROELECTRONICS-UA741_01 Datasheet
88Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
New Japan Radio
NJM741 NJRC-NJM741 Datasheet
174Kb / 5P
   SINGLE GENERAL PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
STMicroelectronics
UA741MD STMICROELECTRONICS-UA741MD Datasheet
153Kb / 11P
   General-purpose single operational amplifier
UA741 STMICROELECTRONICS-UA741_05 Datasheet
153Kb / 11P
   General-purpose single operational amplifier
UA741CDT STMICROELECTRONICS-UA741CDT Datasheet
153Kb / 11P
   General-purpose single operational amplifier
logo
Texas Instruments
OPA171-Q1 TI1-OPA171-Q1_15 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   Single-Supply, General-Purpose Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
TL081 STMICROELECTRONICS-TL081 Datasheet
91Kb / 9P
   GENERAL PURPOSE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
TL081 STMICROELECTRONICS-TL081_07 Datasheet
321Kb / 14P
   GENERAL PURPOSE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Texas Instruments
OPA171-Q1 TI1-OPA171-Q1 Datasheet
767Kb / 18P
[Old version datasheet]   36V, SINGLE-SUPPLY, GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIER
UA702M TI-UA702M Datasheet
193Kb / 4P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com