công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UA741CN bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện UA741CN
Giải thích chi tiết về linh kiện  General-purpose single operational amplifier
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UA741CN bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button UA741CN Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UA741CN Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UA741CN Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UA741CN Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UA741CN Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UA741CN Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UA741CN Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics UA741CN Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics UA741CN Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Package information
UA741
8/11
DocID5304 Rev 3
4.1
DIP8 package information
Figure 2. DIP8 package mechanical drawing
Table 4. DIP8 package mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A5.33
0.210
A1
0.38
0.015
A2
2.92
3.30
4.95
0.115
0.130
0.195
b
0.36
0.46
0.56
0.014
0.018
0.022
b2
1.14
1.52
1.78
0.045
0.060
0.070
c
0.20
0.25
0.36
0.008
0.010
0.014
D
9.02
9.27
10.16
0.355
0.365
0.400
E
7.62
7.87
8.26
0.300
0.310
0.325
E1
6.10
6.35
7.11
0.240
0.250
0.280
e
2.54
0.100
eA
7.62
0.300
eB
10.92
0.430
L
2.92
3.30
3.81
0.115
0.130
0.150


Số phần tương tự - UA741CN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
UA741CN STMICROELECTRONICS-UA741CN Datasheet
490Kb / 11P
   GENERAL-PURPOSE SINGLE OP-AMPs
UA741CN STMICROELECTRONICS-UA741CN Datasheet
88Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
UA741CN STMICROELECTRONICS-UA741CN Datasheet
153Kb / 11P
   General-purpose single operational amplifier
UA741CN STMICROELECTRONICS-UA741CN Datasheet
153Kb / 11P
   General-purpose single operational amplifier
UA741CN14 STMICROELECTRONICS-UA741CN14 Datasheet
490Kb / 11P
   GENERAL-PURPOSE SINGLE OP-AMPs
More results

Mô tả tương tự - UA741CN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
UA741 STMICROELECTRONICS-UA741_01 Datasheet
88Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
New Japan Radio
NJM741 NJRC-NJM741 Datasheet
174Kb / 5P
   SINGLE GENERAL PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
STMicroelectronics
UA741MD STMICROELECTRONICS-UA741MD Datasheet
153Kb / 11P
   General-purpose single operational amplifier
UA741 STMICROELECTRONICS-UA741_05 Datasheet
153Kb / 11P
   General-purpose single operational amplifier
UA741CDT STMICROELECTRONICS-UA741CDT Datasheet
153Kb / 11P
   General-purpose single operational amplifier
logo
Texas Instruments
OPA171-Q1 TI1-OPA171-Q1_15 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   Single-Supply, General-Purpose Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
TL081 STMICROELECTRONICS-TL081 Datasheet
91Kb / 9P
   GENERAL PURPOSE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
TL081 STMICROELECTRONICS-TL081_07 Datasheet
321Kb / 14P
   GENERAL PURPOSE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Texas Instruments
OPA171-Q1 TI1-OPA171-Q1 Datasheet
767Kb / 18P
[Old version datasheet]   36V, SINGLE-SUPPLY, GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIER
UA702M TI-UA702M Datasheet
193Kb / 4P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com