công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STY112N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STY112N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.019 廓, 96 A, MDmesh??V Power MOSFET in Max247 package
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STY112N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STY112N65M5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STY112N65M5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STY112N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STY112N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STY112N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STY112N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STY112N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STY112N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STY112N65M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Test circuits
STY112N65M5
8/
Doc ID 15321 Rev 3
3
Test circuits
Figure 14.
Switching times test circuit for
resistive load
Figure 15.
Gate charge test circuit
Figure 16.
Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 17.
Unclamped inductive load test
circuit
Figure 18.
Unclamped inductive waveform
Figure 19.
Switching time waveform
AM01468v1
VGS
PW
VD
RG
RL
D.U.T.
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01469v1
VDD
47k
Ω
1k
Ω
47k
Ω
2.7k
Ω
1k
Ω
12V
Vi=20V=VGMAX
2200
μF
PW
IG=CONST
100
Ω
100nF
D.U.T.
VG
AM01470v1
A
D
D.U.T.
S
B
G
25
Ω
A
A
B
B
RG
G
FAST
DIODE
D
S
L=100
μH
μF
3.3
1000
μF
VDD
AM01471v1
Vi
Pw
VD
ID
D.U.T.
L
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01472v1
V(BR)DSS
VDD
VDD
VD
IDM
ID


Số phần tương tự - STY112N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STY100NM60N STMICROELECTRONICS-STY100NM60N Datasheet
815Kb / 13P
   Low input capacitance and gate charge
November 2012 Rev 2
STY100NS20FD STMICROELECTRONICS-STY100NS20FD Datasheet
260Kb / 8P
   N-CHANNEL 200V - 0.022ohm - 100A Max247 MESH OVERLAY??Power MOSFET
STY100NS20FD STMICROELECTRONICS-STY100NS20FD Datasheet
232Kb / 12P
   N-channel 200V - 0.022廓 - 100A - Max247 MESH OVERLAY??Power MOSFET
STY100NS20FD STMICROELECTRONICS-STY100NS20FD_06 Datasheet
232Kb / 12P
   N-channel 200V - 0.022廓 - 100A - Max247 MESH OVERLAY??Power MOSFET
STY105NM50N STMICROELECTRONICS-STY105NM50N Datasheet
907Kb / 13P
   N-channel 500 V, 0.019 廓 typ., 110 A, MDmesh??II Power MOSFET in a Max247 package
July 2013 Rev 3
More results

Mô tả tương tự - STY112N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STY139N65M5 STMICROELECTRONICS-STY139N65M5 Datasheet
971Kb / 13P
   N-channel 650 V, 0.014 廓 typ., 130 A, MDmesh??V Power MOSFET in Max247 package
STY105NM50N STMICROELECTRONICS-STY105NM50N Datasheet
907Kb / 13P
   N-channel 500 V, 0.019 廓 typ., 110 A, MDmesh??II Power MOSFET in a Max247 package
July 2013 Rev 3
STY145N65M5 STMICROELECTRONICS-STY145N65M5 Datasheet
788Kb / 13P
   N-channel 650 V, 0.012 廓 typ., 138 A, MDmesh??V Power MOSFET in Max247 package
STB8N65M5 STMICROELECTRONICS-STB8N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.56 廓, 7 A MDmesh??V Power MOSFET
STW57N65M5-4 STMICROELECTRONICS-STW57N65M5-4 Datasheet
1Mb / 14P
   N-channel 650 V, 0.056 廓 typ., 42 A, MDmesh??V Power MOSFET in a TO247-4 package
STL42N65M5 STMICROELECTRONICS-STL42N65M5 Datasheet
686Kb / 14P
   N-channel 650 V, 0.070 廓, 34 A MDmesh??V Power MOSFET in PowerFLAT??8x8 HV package
April 2012 Rev 2
STB16N65M5 STMICROELECTRONICS-STB16N65M5 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 650 V, 0.230 廓, 12 A MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, DPAK
STL57N65M5 STMICROELECTRONICS-STL57N65M5 Datasheet
1Mb / 16P
   N-channel 650 V, 0.061 廓 typ., 22.5 A MDmesh??V Power MOSFET in a PowerFLAT??8x8 HV package
STFI20NM65N STMICROELECTRONICS-STFI20NM65N Datasheet
783Kb / 12P
   N-channel 650 V, 15 A, 0.250 廓 typ., MDmesh??II Power MOSFET in a I짼PAKFP package
December 2013 Rev 1
STY80NM60N STMICROELECTRONICS-STY80NM60N Datasheet
130Kb / 9P
   N-channel 600 V - 0.035 廓 - 80 A - Max247 second generation MDmesh??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com