công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU16N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STU16N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.230 廓, 12 A MDmesh??V Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STU16N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STU16N65M5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
STF/I/P/U/W16N65M5
Test circuits
Doc ID 15210 Rev 4
9/20
3
Test circuits
Figure 19.
Switching times test circuit for
resistive load
Figure 20.
Gate charge test circuit
Figure 21.
Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 22.
Unclamped inductive load test
circuit
Figure 23.
Unclamped inductive waveform
Figure 24.
Switching time waveform
AM01468v1
VGS
PW
VD
RG
RL
D.U.T.
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01469v1
VDD
47k
Ω
1k
Ω
47k
Ω
2.7k
Ω
1k
Ω
12V
Vi=20V=VGMAX
2200
μF
PW
IG=CONST
100
Ω
100nF
D.U.T.
VG
AM01470v1
A
D
D.U.T.
S
B
G
25
Ω
A
A
B
B
RG
G
FAST
DIODE
D
S
L=100
μH
μF
3.3
1000
μF
VDD
AM01471v1
Vi
Pw
VD
ID
D.U.T.
L
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01472v1
V(BR)DSS
VDD
VDD
VD
IDM
ID
AM05540v1
Id
Vgs
Vds
90%Vds
10%Id
90%Vgs
on
Tdelay-off
Tfall
Trise
Tcross -over
10%Vds
90%Id
Vgs(I(t))
on
-off
Tfall
Trise
-
))
Concept waveform for Inductive Load Turn-off


Số phần tương tự - STU16N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STU16N65M5 ISC-STU16N65M5 Datasheet
316Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

Mô tả tương tự - STU16N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP32N65M5 STMICROELECTRONICS-STP32N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.095 廓, 24 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, I짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STW35N65M5 STMICROELECTRONICS-STW35N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.085 廓, 27 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, I짼PAK, TO-220, TO-247
STF21N65M5 STMICROELECTRONICS-STF21N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.150 廓, 17 A MDmesh??V Power MOSFET D짼PAK, TO-220FP, TO-220, I짼PAK, TO-247
May 2011 Rev 4
STF30N65M5 STMICROELECTRONICS-STF30N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.125 廓, 22 A, MDmesh??V Power MOSFET D짼PAK, TO-220FP, I짼PAK, TO-220, TO-247
September 2011 Rev 3
STD13NM60N STMICROELECTRONICS-STD13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STF13NM60N STMICROELECTRONICS-STF13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STP18N65M5 STMICROELECTRONICS-STP18N65M5 Datasheet
954Kb / 19P
   N-channel 650 V, 0.198 typ., 15 A MDmesh V Power MOSFET in TO-220FP, IPAK, TO-220 and TO-247 packages
STB14NM65N STMICROELECTRONICS-STB14NM65N Datasheet
550Kb / 18P
   N-channel 650 V, 0.33 廓, 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, I2PAK, TO-247
STB42N65M5 STMICROELECTRONICS-STB42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 廓, 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
STF42N65M5 STMICROELECTRONICS-STF42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 廓, 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com