công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU16N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STU16N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.230 廓, 12 A MDmesh??V Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STU16N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STU16N65M5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STU16N65M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
Electrical characteristics
STF/I/P/U/W16N65M5
8/20
Doc ID 15210 Rev 4
Figure 14.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 15.
Normalized on resistance vs
temperature
Figure 16.
Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 17.
Source-drain diode forward
characteristics
Figure 18.
Switching losses vs gate resistance
(1)
1.
Eon including reverse recovery of a SiC diode
VGS
6
4
2
0
0
10
Qg(nC)
(V)
8
25
10
VDD=520V
ID=6A
12
5
15
20
30
35
100
200
300
400
500
VDS
AM03182v1
RDS(on)
1.7
1.5
1.3
0.5
-50
0
TJ(°C)
(norm)
50
100
0.7
0.9
1.1
2.1
1.9
VGS=10V
ID=6.5V
AM03185v1
VGS(th)
1.00
0.90
0.80
0.70
-50
0
TJ(°C)
(norm)
1.10
50
100
ID=250µA
AM03184v1
VSD
0
5
ISD(A)
(V)
10
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
TJ=25°C
TJ=150°C
TJ=-25°C
AM03186v1
E
60
40
20
0
0
20
RG(
Ω)
(
μJ)
10
30
80
100
40
Eon
Eoff
AM10359v1


Số phần tương tự - STU16N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STU16N65M5 ISC-STU16N65M5 Datasheet
316Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

Mô tả tương tự - STU16N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP32N65M5 STMICROELECTRONICS-STP32N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.095 廓, 24 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, I짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STW35N65M5 STMICROELECTRONICS-STW35N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.085 廓, 27 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, I짼PAK, TO-220, TO-247
STF21N65M5 STMICROELECTRONICS-STF21N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.150 廓, 17 A MDmesh??V Power MOSFET D짼PAK, TO-220FP, TO-220, I짼PAK, TO-247
May 2011 Rev 4
STF30N65M5 STMICROELECTRONICS-STF30N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.125 廓, 22 A, MDmesh??V Power MOSFET D짼PAK, TO-220FP, I짼PAK, TO-220, TO-247
September 2011 Rev 3
STD13NM60N STMICROELECTRONICS-STD13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STF13NM60N STMICROELECTRONICS-STF13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STP18N65M5 STMICROELECTRONICS-STP18N65M5 Datasheet
954Kb / 19P
   N-channel 650 V, 0.198 typ., 15 A MDmesh V Power MOSFET in TO-220FP, IPAK, TO-220 and TO-247 packages
STB14NM65N STMICROELECTRONICS-STB14NM65N Datasheet
550Kb / 18P
   N-channel 650 V, 0.33 廓, 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, I2PAK, TO-247
STB42N65M5 STMICROELECTRONICS-STB42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 廓, 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
STF42N65M5 STMICROELECTRONICS-STF42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 廓, 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com