công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS41H100CG-TR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS41H100CG-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low drop power Schottky rectifier
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS41H100CG-TR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STPS41H100CG-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS41H100CG-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS41H100CG-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS41H100CG-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS41H100CG-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS41H100CG-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS41H100CG-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS41H100CG-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS41H100CG-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Characteristics
STPS41H100C
4/9
Doc ID 8613 Rev 5
Figure 7.
Reverse leakage current versus
reverse voltage applied
(typical values)
Figure 8.
Junction capacitance versus
reverse voltage applied
(typical values)
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
1.E+01
1.E+02
0
10
2030
405060
7080
90
100
VR(V)
Tj=150°C
Tj=125°C
Tj=25°C
Tj=100°C
Tj=75°C
Tj=50°C
IR(mA)
0.1
1.0
10.0
1
10
100
VR(V)
F=1MHz
Vosc=30mV
Tj=25°C
C(nF)
Figure 9.
Forward voltage drop versus
forward current
Figure 10.
Thermal resistance junction to
ambient versus copper surface
under tab
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VFM(V)
Tj=25°C
(Maximum values)
Tj=125°C
(Maximum values)
Tj=125°C
(Maximum values)
Tj=125°C
(Typical values)
Tj=125°C
(Typical values)
IFM(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
5
10
15
20
25
30
35
40
S(cm²)
Rth(j-a)(°C/W)
(epoxy printed board FR4, Cu = 35 µm) - STPS41H100CG only


Số phần tương tự - STPS41H100CG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS41H100CG-TR STMICROELECTRONICS-STPS41H100CG-TR Datasheet
98Kb / 6P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - STPS41H100CG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
1N581X STMICROELECTRONICS-1N581X Datasheet
61Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
July 2003 - Ed: 4A
STPS3L25S STMICROELECTRONICS-STPS3L25S Datasheet
55Kb / 4P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS40L45CT STMICROELECTRONICS-STPS40L45CT Datasheet
71Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS10L40CT STMICROELECTRONICS-STPS10L40CT Datasheet
82Kb / 6P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1L40A STMICROELECTRONICS-STPS1L40A Datasheet
76Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS41L30CG STMICROELECTRONICS-STPS41L30CG Datasheet
99Kb / 6P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS80L30CY STMICROELECTRONICS-STPS80L30CY Datasheet
24Kb / 3P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
1N5817 STMICROELECTRONICS-1N5817 Datasheet
107Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS5L25B-TR STMICROELECTRONICS-STPS5L25B-TR Datasheet
88Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS10L40C STMICROELECTRONICS-STPS10L40C Datasheet
145Kb / 9P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS5L25 STMICROELECTRONICS-STPS5L25_08 Datasheet
88Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com