công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP18NM60N bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP18NM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.27 廓, 13 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220, TO-220FP, TO-247, D짼PAK and I짼PAK
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP18NM60N bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STP18NM60N Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP18NM60N Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP18NM60N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP18NM60N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP18NM60N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP18NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP18NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP18NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP18NM60N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
Electrical characteristics
STB/F/I/P/W18NM60N
6/18
Doc ID 15868 Rev 3
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2.
Safe operating area for TO-220,
D²PAK, I²PAK
Figure 3.
Thermal impedance for TO-220,
D²PAK, I²PAK
Figure 4.
Safe operating area for TO-220FP
Figure 5.
Thermal impedance for TO-220FP
Figure 6.
Safe operating area for TO-247
Figure 7.
Thermal impedance for TO-247
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Sinlge
pulse
AM05525v1
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
Oper
ation
in
thi
s
are
a i
s
Limited
by
m
ax
R
D
S(on)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Sinlge
pulse
0.01
AM05526v1
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Sinlge
pulse
AM05527v1


Số phần tương tự - STP18NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP18NM60N STMICROELECTRONICS-STP18NM60N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 600 V, 0.26 廓 typ., 13 A MDmesh??II Power MOSFET in D2PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247
October 2012 Rev 4
logo
Inchange Semiconductor ...
STP18NM60N ISC-STP18NM60N Datasheet
303Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
logo
STMicroelectronics
STP18NM60ND STMICROELECTRONICS-STP18NM60ND Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V - 0.25 typ., 13 A FDmesh II Power MOSFET (with fast diode) in D2PAK
logo
Inchange Semiconductor ...
STP18NM60ND ISC-STP18NM60ND Datasheet
320Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STP18NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP32N65M5 STMICROELECTRONICS-STP32N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.095 廓, 24 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, I짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STW35N65M5 STMICROELECTRONICS-STW35N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.085 廓, 27 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, I짼PAK, TO-220, TO-247
STF30N65M5 STMICROELECTRONICS-STF30N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.125 廓, 22 A, MDmesh??V Power MOSFET D짼PAK, TO-220FP, I짼PAK, TO-220, TO-247
September 2011 Rev 3
STF21N65M5 STMICROELECTRONICS-STF21N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.150 廓, 17 A MDmesh??V Power MOSFET D짼PAK, TO-220FP, TO-220, I짼PAK, TO-247
May 2011 Rev 4
STF18NM60N STMICROELECTRONICS-STF18NM60N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 600 V, 0.26 廓 typ., 13 A MDmesh??II Power MOSFET in D2PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247
STP18NM60N STMICROELECTRONICS-STP18NM60N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 600 V, 0.26 廓 typ., 13 A MDmesh??II Power MOSFET in D2PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247
October 2012 Rev 4
STB23NM50N STMICROELECTRONICS-STB23NM50N Datasheet
867Kb / 21P
   N-channel 500 V, 0.162 廓, 17 A TO-220, TO-220FP, TO-247, D짼PAK MDmesh??II Power MOSFET
STD13NM60N STMICROELECTRONICS-STD13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STF13NM60N STMICROELECTRONICS-STF13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STX23NM60ND STMICROELECTRONICS-STX23NM60ND_10 Datasheet
820Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.150 廓, 19.5 A, FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode) D짼PAK, I짼PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com