công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH6552SDNOPB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMH6552SDNOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5 GHz Fully Differential Amplifier
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMH6552SDNOPB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LMH6552SDNOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMH6552SDNOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMH6552SDNOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMH6552SDNOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMH6552SDNOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMH6552SDNOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMH6552SDNOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMH6552SDNOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMH6552SDNOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 30 page
background image
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
TIME (ns)
V
+
= +2.5V
V
-
= -2.5V
RL = 500:
RF = 357:
1
10000
FREQUENCY (MHz)
-9
-5
-2
2
1000
100
10
0
-4
-8
1
-1
-3
-6
-7
V
+
= +5V
V
-
= -5V
AV = 1 V/V
VOUT = 2 VPP
RL = 1 k:
RF = 301:
RF = 357:
RF = 400:
DIFFERENTIAL INPUT
1
10
100
1000
10000
FREQUENCY (MHz)
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
RL = 200:
RL = 1 k:
RL = 500:
RL = 800:
V
+
= +5V
V
-
= -5V
AV = 1 V/V
RF = 357:
VOUT = 0.2 VPP
SINGLE-ENDED INPUT
1
10
100
1000
10000
FREQUENCY (MHz)
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
RL = 200:
RL = 1 k:
RL = 500:
RL = 800:
V
+
= +5V
V
-
= -5V
AV = 1 V/V
RF = 357:
VOUT = 2 VPP
SINGLE-ENDED INPUT
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
CL = 82 pF, RO = 16:
CL = 39 pF, RO = 21:
CL = 15 pF, RO = 24:
CL = 5.6 pF, RO = 23:
VOD = 200 mVPP
AV = 1
LOAD = (CL || 1 k:) IN
SERIES WITH 2 ROUTS
CAPACITIVE LOAD (pF)
1
10
100
0
10
20
30
V
+
= +5V
V
-
= -5V
LOAD = 1 k: || CAP LOAD
LMH6552
SNOSAX9G – APRIL 2007 – REVISED JULY 2011
www.ti.com
Typical Performance Characteristics V
+ = +5V, V= −5V (continued)
(TA = 25°C, RF = RG = 357Ω, RL = 500Ω, AV = 1, for single ended in, differential out, unless specified).
Frequency Response
Suggested ROUT
vs.
vs.
Capacitive Load
Capacitive Load
Figure 10.
Figure 11.
Frequency Response
Frequency Response
vs.
vs.
Resistive Load
Resistive Load
Figure 12.
Figure 13.
Frequency Response
vs.
RF
1 VPP Pulse Response Single Ended Input
Figure 14.
Figure 15.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2011, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMH6552


Số phần tương tự - LMH6552SDNOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMH6552SD TI1-LMH6552SD Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   1.5-GHz Fully Differential Amplifier
LMH6552SD/NOPB TI1-LMH6552SD/NOPB Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   1.5-GHz Fully Differential Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LMH6552SDNOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMH6552 TI1-LMH6552 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   1.5-GHz Fully Differential Amplifier
LMH6554 TI1-LMH6554 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   2.8-GHz Ultra Linear Fully Differential Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LMH6554 NSC-LMH6554 Datasheet
989Kb / 16P
   2.8 GHz Ultra Linear Fully Differential Amplifier
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL6203ITLX BELLING-BL6203ITLX Datasheet
251Kb / 17P
   Fully differential amplifier
logo
Linear Technology
LTC6363 LINER-LTC6363 Datasheet
452Kb / 8P
   Fully Differential Amplifier
logo
Texas Instruments
THS4521 TI1-THS4521 Datasheet
2Mb / 65P
[Old version datasheet]   Fully Differential Amplifier
THS4541 TI1-THS4541 Datasheet
2Mb / 62P
[Old version datasheet]   Fully Differential Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LMH6554 NSC-LMH6554_14 Datasheet
1Mb / 24P
   LMH6554 2.8 GHz Ultra Linear Fully Differential Amplifier
logo
Texas Instruments
LMH6554 TI-LMH6554_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   LMH6554 2.8-GHz Ultra Linear Fully Differential Amplifier
LMH6554 TI-LMH6554 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   LMH6554 2.8 GHz Ultra Linear Fully Differential Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com