công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3709ZLPBF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF3709ZLPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3709ZLPBF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF3709ZLPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF3709ZLPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3709ZLPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3709ZLPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3709ZLPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3709ZLPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3709ZLPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3709ZLPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3709ZLPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
IRF3709Z/S/LPbF
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
5
10
15
20
25
QG Total Gate Charge (nC)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
VDS= 24V
VDS= 15V
ID= 17A
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
1.00
10.00
100.00
1000.00
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VGS = 0V
0
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
10000
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)
100µsec
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse


Số phần tương tự - IRF3709ZLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3709ZLPBF IRF-IRF3709ZLPBF Datasheet
374Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET
IRF3709ZLPBF IRF-IRF3709ZLPBF Datasheet
383Kb / 13P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
More results

Mô tả tương tự - IRF3709ZLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRLU7833-701PBF IRF-IRLU7833-701PBF Datasheet
325Kb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRLR7833 KERSEMI-IRLR7833 Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRLR7843 KERSEMI-IRLR7843 Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRLU8721 KERSEMI-IRLU8721 Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRFU3704ZPBF KERSEMI-IRFU3704ZPBF Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRFU3707ZPBF KERSEMI-IRFU3707ZPBF Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRF3704ZS KERSEMI-IRF3704ZS Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRF3704ZL KERSEMI-IRF3704ZL Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
logo
International Rectifier
IRF3707ZPBF IRF-IRF3707ZPBF_15 Datasheet
393Kb / 12P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR3709ZPBF KERSEMI-IRFR3709ZPBF Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRFR3709ZTRR KERSEMI-IRFR3709ZTRR Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com