công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHCT86S14-13 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện 74AHCT86S14-13
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATES
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

74AHCT86S14-13 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  74AHCT86S14-13 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 74AHCT86S14-13 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated 74AHCT86S14-13 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated 74AHCT86S14-13 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated 74AHCT86S14-13 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated 74AHCT86S14-13 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated 74AHCT86S14-13 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated 74AHCT86S14-13 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
74AHCT86
Document number: DS35354 Rev. 2 - 2
4 of 8
www.diodes.com
January 2013
© Diodes Incorporated
74AHCT86
Parameter Measurement Information
VCC
Inputs
VM
Inputs
VM
Outputs
CL
VI
tr/tf
4.5V to 5.5V
3.0V
3ns
1.5 V
VCC/2
15pF, 50pF
Voltage Waveform
Pulse Duration
Voltage Waveform
Propagation Delay Times
Inverting and Non Inverting Outputs
Figure 1 Load Circuit and Voltage Waveforms
Notes:
A. Includes test lead and test apparatus capacitance.
B. All pulses are supplied at pulse repetition rate ≤ 1 MHz
C. Inputs are measured separately one transition per measurement
D. tPLH and tPHL are the same as tPD


Số phần tương tự - 74AHCT86S14-13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHCT86 PHILIPS-74AHCT86 Datasheet
75Kb / 16P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
1999 Sep 17
74AHCT86 NXP-74AHCT86 Datasheet
85Kb / 14P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 02-15 November 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT86 NEXPERIA-74AHCT86 Datasheet
235Kb / 14P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 3 - 5 June 2020
74AHCT86-Q100 NEXPERIA-74AHCT86-Q100 Datasheet
705Kb / 15P
   Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100
logo
NXP Semiconductors
74AHCT86BQ NXP-74AHCT86BQ Datasheet
85Kb / 14P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 02-15 November 2007
More results

Mô tả tương tự - 74AHCT86S14-13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HD74LS86 RENESAS-HD74LS86 Datasheet
59Kb / 5P
   Quadruple 2-input Exclusive-OR Gates
logo
Texas Instruments
SN54ALS86 TI-SN54ALS86 Datasheet
95Kb / 6P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
SN54HC86 TI-SN54HC86 Datasheet
497Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LS86 HITACHI-HD74LS86 Datasheet
43Kb / 5P
   Quadruple 2-input Exclusive-OR Gates
logo
Texas Instruments
SN54ACT86 TI-SN54ACT86 Datasheet
514Kb / 15P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
8404601DA TI1-8404601DA Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
SN54LVC86A TI-SN54LVC86A Datasheet
520Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
SN5486 TI-SN5486 Datasheet
647Kb / 15P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
logo
Diodes Incorporated
74AHC86 DIODES-74AHC86 Datasheet
292Kb / 8P
   QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATES
logo
Unisonic Technologies
U74AHC86 UTC-U74AHC86 Datasheet
189Kb / 4P
   QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com