công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5S30A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện SM5S30A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive Transient Voltage Suppressors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

SM5S30A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  SM5S30A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd SM5S30A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd SM5S30A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Electrical Characteristics (TC = 25°C unless otherwise noted)
Maximum
Maximum
Max. Peak
Maximum
Reverse
Reverse
Pulse
Clamping
Device Type
Breakdown Voltage
Test Current
Stand-off
Leakage
Leakage
Current
Voltage at
V(BR)
IT
Voltage
at VWM
at VWM
at 10/1000
µµsIPPM
(V)
VWM
ID
Tc = 175oC
Waveform
VC
Min.
Max.
(mA)
(V)
(
µµA)
ID(
µµA)
(A)
(V)
SM5S10
11.1
13.6
5.0
10.0
15
250
191
18.8
SM5S10A
11.1
12.3
5.0
10.0
15
250
212
17.0
SM5S11
12.2
14.9
5.0
11.0
10
150
179
20.1
SM5S11A
12.2
13.5
5.0
11.0
10
150
198
18.2
SM5S12
13.3
16.3
5.0
12.0
10
150
164
22.0
SM5S12A
13.3
14.7
5.0
12.0
10
150
181
19.9
SM5S13
14.4
17.6
5.0
13.0
10
150
151
23.8
SM5S13A
14.4
15.9
5.0
13.0
10
150
167
21.5
SM5S14
15.6
19.1
5.0
14.0
10
150
140
25.8
SM5S14A
15.6
17.2
5.0
14.0
10
150
155
23.2
SM5S15
16.7
20.4
5.0
15.0
10
150
134
26.9
SM5S15A
16.7
18.5
5.0
15.0
10
150
148
24.4
SM5S16
17.8
21.8
5.0
16.0
10
150
125
28.8
SM5S16A
17.8
19.7
5.0
16.0
10
150
138
26.0
SM5S17
18.9
23.1
5.0
17.0
10
150
118
30.5
SM5S17A
18.9
20.9
5.0
17.0
10
150
130
27.6
SM5S18
20.0
24.4
5.0
18.0
10
150
112
32.2
SM5S18A
20.0
22.1
5.0
18.0
10
150
123
29.2
SM5S20
22.2
27.1
5.0
20.0
10
150
101
35.8
SM5S20A
22.2
24.5
5.0
20.0
10
150
111
32.4
SM5S22
24.4
29.8
5.0
22.0
10
150
91
39.4
SM5S22A
24.4
26.9
5.0
22.0
10
150
101
35.5
SM5S24
26.7
32.6
5.0
24.0
10
150
84
43.0
SM5S24A
26.7
29.5
5.0
24.0
10
150
93
38.9
SM5S26
28.9
35.3
5.0
26.0
10
150
77
46.6
SM5S26A
28.9
31.9
5.0
26.0
10
150
86
42.1
SM5S28
31.1
38.0
5.0
28.0
10
150
72
50.1
SM5S28A
31.1
34.4
5.0
28.0
10
150
79
45.4
SM5S30
33.3
40.7
5.0
30.0
10
150
67
53.5
SM5S30A
33.3
36.8
5.0
30.0
10
150
74
48.4
SM5S33
36.7
44.9
5.0
33.0
10
150
61
59.0
SM5S33A
36.7
40.6
5.0
33.0
10
150
68
53.3
SM5S36
40.0
48.9
5.0
36.0
10
150
56
64.3
SM5S36A
40.0
44.2
5.0
36.0
10
150
62
58.1
Note: For all types maximum VF = 2.0V at IF = 100A measured on 8.3ms single half sine-wave or equivalent square wave, duty cycle = 4 pulses per minute maximum
http://www.luguang.cn
mail:lge@luguang.cn
SM5S10 thru SM5S36A


Số phần tương tự - SM5S30A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SM5S30A VISHAY-SM5S30A Datasheet
27Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
06-May-02
SM5S30A VISHAY-SM5S30A Datasheet
103Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
SM5S30A VISHAY-SM5S30A Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
SM5S30A VISHAY-SM5S30A Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Sep-11
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM5S30A SUNMATE-SM5S30A Datasheet
239Kb / 3P
   SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLAGE SUPPRESSOR
More results

Mô tả tương tự - SM5S30A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
1.5KA6.8 VISHAY-1.5KA6.8 Datasheet
67Kb / 3P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
08-Oct-02
P4KA6.8 VISHAY-P4KA6.8_08 Datasheet
99Kb / 5P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 21-Oct-08
1.5KA30A VISHAY-1.5KA30A Datasheet
39Kb / 3P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
08-Oct-02
P4KA6.8 VISHAY-P4KA6.8 Datasheet
36Kb / 3P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
03-May-02
6KA24 VISHAY-6KA24 Datasheet
94Kb / 4P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
P6KA VISHAY-P6KA Datasheet
29Kb / 3P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
06-May-02
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SM8S33 LUGUANG-SM8S33 Datasheet
81Kb / 4P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
TMPG06-6.8 TAYCHIPST-TMPG06-6.8 Datasheet
13Mb / 3P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
P6KA6.8 VISHAY-P6KA6.8 Datasheet
101Kb / 5P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
1.5KA6.8 VISHAY-1.5KA6.8_08 Datasheet
102Kb / 5P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com