công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G100R3394CT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện G100R3394CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Manual Wire Wrapping Tools Users Guide
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

G100R3394CT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  G100R3394CT Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers G100R3394CT Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers G100R3394CT Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers G100R3394CT Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers G100R3394CT Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers G100R3394CT Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers G100R3394CT Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers G100R3394CT Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
5
Wrapping Bits and Sleeves Chart (AWG) Inches
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
TERMINAL
TERMINAL
REGULAR
INSULATION
TERMINAL
TERMINAL
HOLE
EFFECTIVE
HOLE
WIRE
MODIFIED
BIT
SLEEVE
DIAMETER
DIAGONAL
DIAGONAL
DEPTH
RADIUS
DIAMETER
GAUGE
PART NO.
PART NO.
INCHES
INCHES
INCHES
INCHES
INCHES
INCHES
18
KB18
P194
0.06
0.073
1
0.15
0.075
20
WB20M
P194LN
0.059
0.042
0.073
1
0.15
0.075
20-22
KB2075
P2224
0.042
0.073
1
0.123
0.075
22
WB22MLD
P212
0.58
0.049
0.073
1
0.136
0.075
22
KB22LT
P2224
0.061
0.085
1
0.125
0.086
22
KB22
P2224
0.054
0.073
0.75
0.117
0.075
22
WB2275M
P2224
0.052
0.049
0.074
1
0.132
0.075
22-24
KB224LH
P2224
0.061
0.085
1
0.117
0.086
22-24
KB224-1
P2224
0.054
0.073
1
0.111
0.075
22-24
KB224
P2224
0.054
0.073
0.807
0.111
0.075
22-24
WB224M
P2224
0.05
0.049
0.074
1.25
0.121
0.075
24
*KB2444
P3032LN
0.024
0.043
1
0.083
0.044
24
WB24DH
P2224
0.046
0.054
0.073
1.75
0.117
0.075
24
KB24
P2426
0.055
0.074
0.75
0.1
0.075
24
*WB24SM
P3032LN
0.044
0.024
0.043
0.75
0.098
0.044
24
WB24DHM
P2224
0.05
0.049
0.068
1.12
0.118
0.069
24-26
WB2426M
P2224
0.046
0.054
0.073
0.75
0.118
0.075
24-26
KB2466
OK8519
0.054
0.065
1
0.098
0.066
26
*KB2639
P26LN
0.023
0.038
0.75
0.068
0.04
26
KB26
P2426
0.058
0.073
1
0.1
0.075
26
*WB26SM
P26LN
0.031
0.023
0.038
0.75
0.075
0.04
26
WB26M
P2224
0.046
0.054
0.073
1
0.118
0.075
26
*WB2644M
P3032LN
0.046
0.024
0.043
0.75
0.098
0.044
26
WB2669M
P2426
0.041
0.053
0.068
1
0.109
0.069
28
WB2870M
P2426
0.034
0.053
0.068
1
0.103
0.07
28-29
*WB2829M P3032L
0.036
0.033
0.038
0.75
0.091
0.04
30
*SB30MSH-B
P3032
0.027
0.031
0.035
0.75
0.064
0.036
30
*SB30MMK
P3032
0.023
0.031
0.035
0.75
0.064
0.036
30-32
*WB3032M
P3032
0.027
0.034
0.038
0.75
0.064
0.04
* These tools are recommended for .025” square terminals on .100” centers.
Extended Length (5“) Bits and Sleeves Chart
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
TERMINAL
TERMINAL
WIRE
REGULAR
INSULATION
TERMINAL
TERMINAL
HOLE
EFFECTIVE
HOLE
SIZE
MODIFIED
BIT
SLEEVE
DIAGONAL
DIAGONAL
DIAGONAL
DEPTH
RADIUS
DIAMETER
AWG mm.
PART NO.
PART NO.
In.
In.
In.
In.
In.
In.
22 0.65
KB22-5
P2224-5
0.54
.073
.750
.117
.075
24 0.50
KB24-5
P2426-5
0.55
.073
.750
.100
.075
26 0.40
KB26-5
P2426-5
0.58
.073
.750
.100
.075
Insulated Sleeves (1000V dielectric strength)
WIRE SIZE
PART NO.
22-24 AWG
P2224INS (or P2224-5INS for 5” version)
24-26 AWG
P2426INS (or P2426-5INS for 5” version)


Số phần tương tự - G100R3394CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MicroPower Direct, LLC
G100R MPD-G100R Datasheet
68Kb / 2P
   Tightly Regulated, 1W Ultra-Miniature DIP DC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - G100R3394CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hynix Semiconductor
GMS81508A HYNIX-GMS81508A Datasheet
872Kb / 91P
   USERS MANUAL
logo
Maxim Integrated Produc...
80515-FPBM-TFP2 MAXIM-80515-FPBM-TFP2 Datasheet
1Mb / 36P
   USERS MANUAL
REV 2.3 August 8, 2011
DS1963S MAXIM-DS1963S Datasheet
310Kb / 23P
   SHA 1-Wire API Users Guide
011002
logo
Hynix Semiconductor
GMS30C2116 HYNIX-GMS30C2116 Datasheet
1Mb / 322P
   USERS MANUAL
logo
Freescale Semiconductor...
MC68LC040RC25A FREESCALE-MC68LC040RC25A Datasheet
3Mb / 442P
   M68040 Users Manual
logo
M/A-COM Technology Solu...
28960-SWG-001-A MA-COM-28960-SWG-001-A Datasheet
866Kb / 105P
   Software Users Guide
logo
Motorola, Inc
MC68020 MOTOROLA-MC68020 Datasheet
1Mb / 306P
   MICROPROCESSORS USERS MANUAL
logo
Texas Instruments
DRV411EVM TI1-DRV411EVM Datasheet
574Kb / 13P
[Old version datasheet]   DRV411EVM Users Guide
RF430FRL152HEVM TI-RF430FRL152HEVM Datasheet
2Mb / 40P
[Old version datasheet]   RF430FRL152HEVM Users Guide
Revised July 2018
logo
M/A-COM Technology Solu...
28960-SWG-001-A MA-COM-28960-SWG-001-A_15 Datasheet
866Kb / 105P
   Software Users Guide
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com