công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU3LN62K3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STU3LN62K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 620 V, 2.5 廓 , 2.5 A SuperMESH3??Power MOSFET DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STU3LN62K3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STU3LN62K3 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STU3LN62K3 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STU3LN62K3 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STU3LN62K3 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STU3LN62K3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STU3LN62K3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STU3LN62K3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STU3LN62K3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STU3LN62K3 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 21 page
background image
Electrical characteristics
STD3LN62K3, STF3LN62K3, STP3LN62K3, STU3LN62K3
6/21
Doc ID 18452 Rev 1
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2.
Safe operating area for TO-220
Figure 3.
Thermal impedance for TO-220
Figure 4.
Safe operating area for TO-220FP
Figure 5.
Thermal impedance for TO-220FP
Figure 6.
Safe operating area for DPAK, IPAK Figure 7.
Thermal impedance for DPAK, IPAK
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
Oper
ation
in
thi
s
are
a i
s
Limited
by
m
ax
R
D
S
(on)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
0.01
AM08936v1
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
0.01
AM08937v1
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
0.01
AM08938v1


Số phần tương tự - STU3LN62K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STU3LN62K3 VBSEMI-STU3LN62K3 Datasheet
977Kb / 9P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STU3LN62K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STATEK CORPORATION
STD3LN62K3 STATEK-STD3LN62K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 620 V, 2.5 廓 , 2.5 A SuperMESH3??Power MOSFE DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
STMicroelectronics
STD6N62K3 STMICROELECTRONICS-STD6N62K3 Datasheet
433Kb / 17P
   N-channel 620 V, 1.1 廓, 5.5 A, IPAK, DPAK, TO-220,TO-220FP SuperMESH3??Power MOSFET
STB3N62K3 STMICROELECTRONICS-STB3N62K3 Datasheet
567Kb / 19P
   N-channel 620 V, 2.2 廓 , 2.7 A SuperMESH3??Power MOSFET D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
STB3N62K3 STMICROELECTRONICS-STB3N62K3_09 Datasheet
554Kb / 20P
   N-channel 620 V, 2.2 OHM , 2.7 A SuperMESH3 Power MOSFET D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
STD4N52K3 STMICROELECTRONICS-STD4N52K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 525 V, 2.5 A, 2.1 廓 typ., SuperMESH3??Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STP4N52K3 STMICROELECTRONICS-STP4N52K3 Datasheet
1Mb / 2P
   N-channel 525 V, 2.5 A, 2.1typ., SuperMESH3 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
February 2013 Rev 2
STF6N62K3 STMICROELECTRONICS-STF6N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 0.95 廓 typ., 5.5 A SuperMESH3 Power MOSFET in TO-220FP, IPAKFP, IPAK, TO-220, IPAK packages
logo
List of Unclassifed Man...
STU5N52K3 ETC2-STU5N52K3 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 525 V, 1.2 廓, 4.4 A SuperMESH3??Power MOSFET D짼PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
STMicroelectronics
STD3NK80Z STMICROELECTRONICS-STD3NK80Z_09 Datasheet
888Kb / 18P
   N-channel 800 V, 3.8 廓, 2.5 A, TO-220, TO-220FP, DPAK, IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
STW17N62K3 ETC2-STW17N62K3 Datasheet
976Kb / 17P
   N-channel 620 V, 0.28 廓, 15.5 A, TO-220FP, TO-220, TO-247 SuperMESH3??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com