công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA158 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Continental Device India Limited

tên linh kiện BA158
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIERS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDIL [Continental Device India Limited]
Trang chủ  http://www.cdilsemi.com
Logo CDIL - Continental Device India Limited

BA158 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Continental Device India Limited

  BA158 Datasheet HTML 1Page - Continental Device India Limited BA158 Datasheet HTML 2Page - Continental Device India Limited BA158 Datasheet HTML 3Page - Continental Device India Limited BA158 Datasheet HTML 4Page - Continental Device India Limited BA158 Datasheet HTML 5Page - Continental Device India Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
DO-41P Package and Packaging
Packaging Information
Package/
Packaging Type Std. Packing
Case Type
Qty
Qty
Size L x W x H
Gross Weight Qty Size L x W x H Gross Weight
(cm)
(Kg)
(cm)
(Kg)
DO-41P
T&A
5,000
5K
27 x 8 x 14
1.96
45K
46 x 35 x 25
17.5
T & A: Tape and Ammo Pack
BA157_159
Rev210503D
AMMO PACKING FOR DO-41P
AXIAL TAPE FOR DO-41P
Inner Carton
Outer Carton
All Dimensions are in mm
Continental Device India Limited
Data Sheet
Page 3 of 5


Số phần tương tự - BA158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BA158 VISHAY-BA158 Datasheet
67Kb / 4P
   Fast Switching Plastic Rectifier
Revision: 26-Oct-09
logo
Pan Jit International I...
BA158 PANJIT-BA158 Datasheet
54Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 400 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Leshan Radio Company
BA158 LRC-BA158 Datasheet
352Kb / 3P
   Fast Switching Plastic Rectifiers Reverse Voltage 400 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Semikron International
BA158 SEMIKRON-BA158 Datasheet
138Kb / 2P
   Fast silicon rectifier diodes
logo
Nanjing International G...
BA158 DGNJDZ-BA158 Datasheet
263Kb / 2P
   1.0 AMP FAST RECOVERY RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - BA158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
FR151 SEMTECH_ELEC-FR151 Datasheet
212Kb / 1P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
BA158G LRC-BA158G_15 Datasheet
199Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
BA159 LRC-BA159_15 Datasheet
352Kb / 3P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1N4933 SEMTECH_ELEC-1N4933 Datasheet
141Kb / 1P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
BA157 LRC-BA157_15 Datasheet
200Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
BA157G LRC-BA157G_15 Datasheet
199Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
BA159D LRC-BA159D_15 Datasheet
200Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
BA159DG LRC-BA159DG_15 Datasheet
199Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
BA158 LRC-BA158_15 Datasheet
200Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
BA159G LRC-BA159G_15 Datasheet
198Kb / 3P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com