công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC79M00 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC79M00
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mA Negative Voltage Regulators
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC79M00 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

  MC79M00 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC79M00 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC79M00 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC79M00 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC79M00 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC79M00 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC79M00 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC79M00 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC79M00 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
MC79M00 Series
http://onsemi.com
8
PACKAGE DIMENSIONS
TO−220, SINGLE GAUGE
CASE 221AB
ISSUE A
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCHES.
3. DIMENSION Z DEFINES A ZONE WHERE ALL BODY AND
LEAD IRREGULARITIES ARE ALLOWED.
4. PRODUCT SHIPPED PRIOR TO 2008 HAD DIMENSIONS
S = 0.045 - 0.055 INCHES (1.143 - 1.397 MM)
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.570
0.620
14.48
15.75
B
0.380
0.405
9.66
10.28
C
0.160
0.190
4.07
4.82
D
0.025
0.035
0.64
0.88
F
0.142
0.147
3.61
3.73
G
0.095
0.105
2.42
2.66
H
0.110
0.155
2.80
3.93
J
0.018
0.025
0.46
0.64
K
0.500
0.562
12.70
14.27
L
0.045
0.060
1.15
1.52
N
0.190
0.210
4.83
5.33
Q
0.100
0.120
2.54
3.04
R
0.080
0.110
2.04
2.79
S
0.020
0.024
0.508
0.61
T
0.235
0.255
5.97
6.47
U
0.000
0.050
0.00
1.27
V
0.045
---
1.15
---
Z
---
0.080
---
2.04
B
Q
H
Z
L
V
G
N
A
K
F
12 3
4
D
SEATING
PLANE
−T−
C
S
T
U
R
J


Số phần tương tự - MC79M00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC79M00 MOTOROLA-MC79M00 Datasheet
118Kb / 8P
   THREE-TERMINAL NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
MC79M00 ONSEMI-MC79M00 Datasheet
97Kb / 8P
   500 mA Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 11
More results

Mô tả tương tự - MC79M00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC79M00 ONSEMI-MC79M00 Datasheet
97Kb / 8P
   500 mA Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 11
MC79L00 ONSEMI-MC79L00_06 Datasheet
105Kb / 11P
   100 mA Negative Voltage Regulators
October, 2006 ??Rev. 8
MC79L00 ONSEMI-MC79L00 Datasheet
78Kb / 8P
   100 mA Negative Voltage Regulators
January, 2002 ??Rev. 4
MC79L12ACDR2G ONSEMI-MC79L12ACDR2G Datasheet
133Kb / 11P
   100 mA Negative Voltage Regulators
May, 2008 ??Rev. 9
logo
Suntac Electronic Corp.
STC79L00 SUNTAC-STC79L00 Datasheet
407Kb / 6P
   100 mA Negative Voltage Regulators
logo
ON Semiconductor
MC79L00A ONSEMI-MC79L00A Datasheet
127Kb / 10P
   100 mA Negative Voltage Regulators
October, 2016 ??Rev. 10
MC78M09BDTRK ONSEMI-MC78M09BDTRK_11 Datasheet
237Kb / 18P
   500 mA Positive Voltage Regulators
December, 2011 ??Rev. 25
MC78M00 ONSEMI-MC78M00_06 Datasheet
154Kb / 16P
   500 mA Positive Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 18
MC78M00 ONSEMI-MC78M00_16 Datasheet
137Kb / 15P
   500 mA Positive Voltage Regulators
March, 2016 ??Rev. 28
MC78M09BDTG ONSEMI-MC78M09BDTG_11 Datasheet
237Kb / 18P
   500 mA Positive Voltage Regulators
December, 2011 ??Rev. 25
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com