công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4005 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fuji Electric

tên linh kiện 1N4005
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 AMP PLASTIC SILICON RECTIFIER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJI [Fuji Electric]
Trang chủ  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

1N4005 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fuji Electric

  1N4005 Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Số phần tương tự - 1N4005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N4005 PANJIT-1N4005 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Central Semiconductor C...
1N4005 CENTRAL-1N4005 Datasheet
72Kb / 2P
   AMP SILICON RECTIFIER
logo
First Silicon Co., Ltd
1N4005 FS-1N4005 Datasheet
621Kb / 2P
   REVERSE VOLTGE 50V~1000V, FORWARD CURRENT 1.0AMP Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
1N4005 PANJIT-1N4005 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4005 EIC-1N4005 Datasheet
54Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N4005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fuji Electric
1N5391 FUJI-1N5391 Datasheet
698Kb / 1P
   1.5 AMP PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
NTE Electronics
NTE5812 NTE-NTE5812 Datasheet
15Kb / 1P
   6 Amp Plastic Silicon Rectifier
logo
Fuji Electric
PX6A01 FUJI-PX6A01 Datasheet
622Kb / 1P
   6 AMP PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
NTE Electronics
NTE5815HC NTE-NTE5815HC Datasheet
25Kb / 1P
   10 Amp Plastic Silicon Rectifier
logo
Fuji Electric
1N5400 FUJI-1N5400 Datasheet
677Kb / 1P
   3 AMP PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Micro Commercial Compon...
1A1 MCC-1A1 Datasheet
94Kb / 2P
   1 Amp Miniature Plastic Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
1A1 MCC-1A1_13 Datasheet
504Kb / 3P
   1 Amp Miniature Plastic Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
1A1 MCC-1A1_11 Datasheet
443Kb / 3P
   1 Amp Miniature Plastic Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1A1-DO41 YFWDIODE-1A1-DO41 Datasheet
393Kb / 2P
   1 Amp Miniature Plastic Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
1A1 YFWDIODE-1A1 Datasheet
92Kb / 2P
   1 Amp Miniature Plastic Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com