công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCY79 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Continental Device India Limited

tên linh kiện BCY79
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDIL [Continental Device India Limited]
Trang chủ  http://www.cdilsemi.com
Logo CDIL - Continental Device India Limited

BCY79 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Continental Device India Limited

  BCY79 Datasheet HTML 1Page - Continental Device India Limited BCY79 Datasheet HTML 2Page - Continental Device India Limited BCY79 Datasheet HTML 3Page - Continental Device India Limited BCY79 Datasheet HTML 4Page - Continental Device India Limited BCY79 Datasheet HTML 5Page - Continental Device India Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
BCY77, BCY78
BCY79
TO-18
Metal Can Package
Component Disposal Instructions
1. CDIL Semiconductor Devices are RoHS compliant, customers are requested to please
dispose as per prevailing Environmental Legislation of their Country.
2. In Europe, please dispose as per EU Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).
BCY77_ 79Rev_4 050707E
TO-18 Metal Can Package
G
1
2
3
H
J
L
A
D
B
DIM
MIN
MAX
A
5.24
5.84
B
4.52
4.97
C
4.31
5.33
D
0.40
0.53
E
0.76
F
1.27
G
2.97
H
0.91
1.17
J
0.71
1.21
K
12.70
L
45 DEG
PIN CONFIGURATION
1. EMITTER
2. BASE
3. COLLECTOR
1
2
3
TO-18
1K/polybag
350 gm/1K pcs
3" x 7.5" x 7.5"
5K
17" x 15" x 13.5"
80K
34 kgs
PACKAGE
Net Weight/Qty
Details
STANDARDPACK
INNER CARTON BOX
Qty
OUTER CARTON BOX
Qty
Gr Wt
Size
Size
Packing Detail
Continental Device India Limited
Data Sheet
Page 4 of 5


Số phần tương tự - BCY79

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BCY79 PHILIPS-BCY79 Datasheet
54Kb / 8P
   PNP switching transistors
1997 Jun 18
logo
Central Semiconductor C...
BCY79 CENTRAL-BCY79 Datasheet
33Kb / 1P
   Small Signal Transistors
logo
Comset Semiconductor
BCY79 COMSET-BCY79 Datasheet
250Kb / 4P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
BCY79 COMSET-BCY79 Datasheet
156Kb / 4P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BCY79 NJSEMI-BCY79 Datasheet
132Kb / 2P
   PNP SILICON TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - BCY79

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BSV15 SIEMENS-BSV15 Datasheet
261Kb / 8P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
logo
Continental Device Indi...
2N4234 CDIL-2N4234 Datasheet
68Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
2N2904 SIEMENS-2N2904 Datasheet
173Kb / 7P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
2N2906 SIEMENS-2N2906 Datasheet
41Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BCX23 NJSEMI-BCX23 Datasheet
42Kb / 1P
   PNP silicon planar transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
BD287 SIEMENS-BD287 Datasheet
93Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
logo
Diodes Incorporated
2N67267 DIODES-2N67267 Datasheet
49Kb / 1P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
logo
Continental Device Indi...
2N4030 CDIL-2N4030 Datasheet
209Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
2N2906A SIEMENS-2N2906A Datasheet
130Kb / 5P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
BCY77 SIEMENS-BCY77 Datasheet
218Kb / 7P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BD287 NJSEMI-BD287 Datasheet
114Kb / 2P
   PNP Silicon Planar Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com