công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA01D2405ATR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Delta Electronics, Inc.

tên linh kiện SA01D2405ATR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

SA01D2405ATR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Delta Electronics, Inc.

  SA01D2405ATR Datasheet HTML 1Page - Delta Electronics, Inc. SA01D2405ATR Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc. SA01D2405ATR Datasheet HTML 3Page - Delta Electronics, Inc. SA01D2405ATR Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc. SA01D2405ATR Datasheet HTML 5Page - Delta Electronics, Inc. SA01D2405ATR Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. SA01D2405ATR Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
DS_SA01D_11202013
E-mail: DCDC@delta.com.tw
http://www.delta.com.tw/dcdc
Reel Taping Package
Packaging Specifications
All dimensions in mm
Tolerance: ±0.1
Part Numbering System
S
A
01
D
05
05
A
Form factor
Family series
Watt
Number of
Outputs
Input Voltage
Output Voltage
Option Code
D-DIP
A~Z
01:1W
S - Single
03:3.3V
03:3.3V
A - Std. Functions
P-SIP
02:2W
D- Dual
05: 5V
05: 5V
S-SMD
03:3W
12:12V
12:12V
04:4W
24: 24V
15: 15V
06:6W
48:48V
24: 24V
WARRANTY
Delta offers a three(3) years limited warranty. Complete warranty information is listed on our web site or is available upon request from Delta.
Information furnished by Delta is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Delta for its use, nor for any
infringements of patents or other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under
any patent or patent rights of Delta. Delta reserves the right to revise these specifications at any time, without notice.
P6
2.2
29.1


Số phần tương tự - SA01D2405ATR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
SA01D2405A DELTA-SA01D2405A Datasheet
202Kb / 4P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
More results

Mô tả tương tự - SA01D2405ATR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
SA01D DELTA-SA01D Datasheet
202Kb / 4P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
logo
Minmax Technology Co., ...
MSLU100 MINMAX-MSLU100_15 Datasheet
644Kb / 6P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
MSAU100 MINMAX-MSAU100_15 Datasheet
463Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
MSAU200 MINMAX-MSAU200_15 Datasheet
654Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
logo
Delta Electronics, Inc.
SH01S DELTA-SH01S Datasheet
208Kb / 5P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
logo
Minmax Technology Co., ...
MSPU01H MINMAX-MSPU01H_15 Datasheet
803Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
logo
Delta Electronics, Inc.
SA01S DELTA-SA01S Datasheet
241Kb / 4P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
logo
Minmax Technology Co., ...
MSCW01 MINMAX-MSCW01_15 Datasheet
551Kb / 5P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD Package
logo
Mean Well Enterprises C...
SFTN01 MEANWELL-SFTN01 Datasheet
154Kb / 4P
   1W SMD Package DC-DC Unregulated Converter
DETN01 MEANWELL-DETN01 Datasheet
154Kb / 4P
   1W SMD Package DC-DC Unregulated Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com