công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA01D0512A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Delta Electronics, Inc.

tên linh kiện SA01D0512A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

SA01D0512A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Delta Electronics, Inc.

  SA01D0512A Datasheet HTML 1Page - Delta Electronics, Inc. SA01D0512A Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc. SA01D0512A Datasheet HTML 3Page - Delta Electronics, Inc. SA01D0512A Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc. SA01D0512A Datasheet HTML 5Page - Delta Electronics, Inc. SA01D0512A Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. SA01D0512A Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
DS_SA01D_11202013
E-mail: DCDC@delta.com.tw
http://www.delta.com.tw/dcdc
Reel Taping Package
Tape(5V & 12V Input)
Tape(24V Input)
All dimensions in mm
Tolerance: ±0.1
P5
7.05
7.4
2.0
4.0
47
7.66
11.6
6.7
16.0
95
0.4 { 0.05
5
+0
.1
-0
1.5
3.0
8.1
8.4
5.0
8.6
11.4
6
30
16.0
2.0
4.0
0.4 { 0.05


Số phần tương tự - SA01D0512A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
SA01D0512A DELTA-SA01D0512A Datasheet
202Kb / 4P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
More results

Mô tả tương tự - SA01D0512A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
SA01D DELTA-SA01D Datasheet
202Kb / 4P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
logo
Minmax Technology Co., ...
MSLU100 MINMAX-MSLU100_15 Datasheet
644Kb / 6P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
MSAU100 MINMAX-MSAU100_15 Datasheet
463Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
MSAU200 MINMAX-MSAU200_15 Datasheet
654Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
logo
Delta Electronics, Inc.
SH01S DELTA-SH01S Datasheet
208Kb / 5P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
logo
Minmax Technology Co., ...
MSPU01H MINMAX-MSPU01H_15 Datasheet
803Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
logo
Delta Electronics, Inc.
SA01S DELTA-SA01S Datasheet
241Kb / 4P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
logo
Minmax Technology Co., ...
MSCW01 MINMAX-MSCW01_15 Datasheet
551Kb / 5P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD Package
logo
Mean Well Enterprises C...
SFTN01 MEANWELL-SFTN01 Datasheet
154Kb / 4P
   1W SMD Package DC-DC Unregulated Converter
DETN01 MEANWELL-DETN01 Datasheet
154Kb / 4P
   1W SMD Package DC-DC Unregulated Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com