công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Q10NH5 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Littelfuse

tên linh kiện Q10NH5
Giải thích chi tiết về linh kiện  10 Amp Standard & Alternistor (High Communitation) Triacs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

Q10NH5 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Littelfuse

  Q10NH5 Datasheet HTML 1Page - Littelfuse Q10NH5 Datasheet HTML 2Page - Littelfuse Q10NH5 Datasheet HTML 3Page - Littelfuse Q10NH5 Datasheet HTML 4Page - Littelfuse Q10NH5 Datasheet HTML 5Page - Littelfuse Q10NH5 Datasheet HTML 6Page - Littelfuse Q10NH5 Datasheet HTML 7Page - Littelfuse Q10NH5 Datasheet HTML 8Page - Littelfuse Q10NH5 Datasheet HTML 9Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
97
Revised: November 1, 2010 05:04 PM
©2010 Littelfuse, Inc
Teccor® brand Thyristors
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to http://www.littelfuse.com for current information.
10 Amp Standard & Alternistor (High Communitation) Triacs
Qxx10xx & Qxx10xHx Series
Gate
MT1
MT2
0.512 (13.0) Arbor
Hole Dia.
0.945
(24.0)
0.63
(16.0)
1.01
(25.7)
12.99
(330.0)
0.827
(21.0)
0.157
(4.0)
Direction of Feed
Dimensions
are in inches
(and millimeters).
*
* Cover tape
0.059 DIA
(1.5)
TO-263 Embossed Carrier Reel Pack (RP) Specifications
Meets all EIA-481-2 Standards
Part Numbering System
Q 60 10 L H5 56
DEVICE TYPE
Q: Triac or Alternistor
VOLTAGE RATING
40: 400V
60: 600V
80: 800V
K0: 1000V
CURRENT RATING
10: 10A
SENSITIVITY
Standard Triac:
4: 25 mA (QI, II, III)
50 mA (QIV)
5: 50 mA (QI, II, III)
Alternistor Triac:
H5: 50mA (QI, II, III)
PACKAGE TYPE
L: TO-220 Isolated
R: TO-220 Non-Isolated
N: TO-263 (D2 Pak)
LEAD FORM DIMENSIONS
xx: Lead Form Option
Part Marking System
TO-202 Type 1 (F Package)
Q6010F51
yxxxx
®
®
®
MY
M
Y
Q6010R5
Q6010L5


Số phần tương tự - Q10NH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerbox
Q10N-12 POWERBOX-Q10N-12 Datasheet
1Mb / 3P
   0.5 WATTS - 100 - 10KV SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
Q10N-24 POWERBOX-Q10N-24 Datasheet
1Mb / 3P
   0.5 WATTS - 100 - 10KV SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
Q10N-5 POWERBOX-Q10N-5 Datasheet
1Mb / 3P
   0.5 WATTS - 100 - 10KV SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
logo
XP Power Limited
Q10N-5CTS XPPOWER-Q10N-5CTS Datasheet
1Mb / 14P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
More results

Mô tả tương tự - Q10NH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
Q4025K6TP LITTELFUSE-Q4025K6TP Datasheet
1,005Kb / 11P
   25 Amp Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
Q4025N5RP LITTELFUSE-Q4025N5RP Datasheet
320Kb / 11P
   25 Amp Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
Q6025J6TP LITTELFUSE-Q6025J6TP Datasheet
278Kb / 11P
   25 Amp Standard Alternistor (High Commutation) Triacs
Q6016LH651 LITTELFUSE-Q6016LH651 Datasheet
974Kb / 9P
   15 Amp Standard & 16 Amp Alternistor (High Commutation) Triacs
Q6008DH3RP LITTELFUSE-Q6008DH3RP Datasheet
435Kb / 14P
   8 Amp Sensitive, Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
E71639 LITTELFUSE-E71639 Datasheet
999Kb / 14P
   8 Amp Sensitive, Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
QJ8012XHX LITTELFUSE-QJ8012XHX Datasheet
596Kb / 8P
   12 Amp High Temperature Alternistor Triacs
LJ6008D8RP LITTELFUSE-LJ6008D8RP Datasheet
537Kb / 11P
   8 Amp High Temp Sensitive,Standard & Alternistor(High Communication)Triacs
Revised: GD. 05/07/21
HQ6025XH5 LITTELFUSE-HQ6025XH5 Datasheet
645Kb / 8P
   25 Amp High Temperature Alternistor Triacs
QJXX25XHX LITTELFUSE-QJXX25XHX Datasheet
583Kb / 9P
   25 Amp High Temperature Alternistor Triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com