công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX55C100 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Continental Device India Limited

tên linh kiện BZX55C100
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILIICON PLANAR ZENER DIODES
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDIL [Continental Device India Limited]
Trang chủ  http://www.cdilsemi.com
Logo CDIL - Continental Device India Limited

BZX55C100 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Continental Device India Limited

  BZX55C100 Datasheet HTML 1Page - Continental Device India Limited BZX55C100 Datasheet HTML 2Page - Continental Device India Limited BZX55C100 Datasheet HTML 3Page - Continental Device India Limited BZX55C100 Datasheet HTML 4Page - Continental Device India Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SILIICON PLANAR ZENER DIODES
BZX55C
2.4V to 120V
500mW
DO- 35
Glass Axial Package
Best suited for Industrial, Military and Space Applications. The glass passivated diode chip in the
hermetically sealed glass package with double studs provides excellent stability and reliability.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)
SYMBOL
PTA
PS
Tj
Tstg
Rth(j-a)
(1) On infinite heatsink with 4mm lead length.
Forward Voltage @ IF=200mA (BZX55C 2.4V - 27V)
VF
Forward Voltage @ IF=200mA (BZX55C 30V - 120V)
VF
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C unless specified otherwise)
Device
VZT
rZT
IZT
rZK
IZK
Temp. Coeff
IR @
VR
@ IZT*
@ IZT*
@ IZK
of
Tamb
Zener Voltage
25°C
150°C
min
max
max
max
typ
max
max
(V)
(V)
(
Ω) (mA)
(
Ω)
(mA)
(%/°C)
(
µµA)
(
µµA)
(V)
BZX55C 2V4
2.28
2.56
85
5.0
600
1.0
-0.07
50
100
1.0
BZX55C 2V7
2.50
2.90
85
5.0
600
1.0
-0.07
10
50
1.0
BZX55C 3V0
2.80
3.20
85
5.0
600
1.0
-0.07
4.0
40
1.0
BZX55C 3V3
3.10
3.50
85
5.0
600
1.0
-0.06
2.0
40
1.0
BZX55C 3V6
3.40
3.80
85
5.0
600
1.0
-0.06
2.0
40
1.0
BZX55C 3V9
3.70
4.10
85
5.0
600
1.0
-0.05
2.0
40
1.0
BZX55C 4V3
4.00
4.60
75
5.0
600
1.0
-0.03
1.0
20
1.0
BZX55C 4V7
4.40
5.00
60
5.0
600
1.0
-0.01
0.5
10
1.0
BZX55C 5V1
4.80
5.40
35
5.0
550
1.0
+0.01
0.1
2.0
1.0
BZX55C 5V6
5.20
6.00
25
5.0
450
1.0
+0.03
0.1
2.0
1.0
BZX55C 6V2
5.80
6.60
10
5.0
200
1.0
+0.04
0.1
2.0
2.0
BZX55C 6V8
6.40
7.20
8
5.0
150
1.0
+0.05
0.1
2.0
3.0
BZX55C 7V5
7.00
7.90
7
5.0
50
1.0
+0.05
0.1
2.0
5.0
BZX55C 8V2
7.70
8.70
7
5.0
50
1.0
+0.06
0.1
2.0
6.2
BZX55C 9V1
8.50
9.60
10
5.0
50
1.0
+0.06
0.1
2.0
6.8
BZX55C 10
9.40
10.60
15
5.0
70
1.0
+0.07
0.1
2.0
7.5
BZX55C 11
10.40
11.60
20
5.0
70
1.0
+0.07
0.1
2.0
8.2
BZX55C 12
11.40
12.70
20
5.0
90
1.0
+0.07
0.1
2.0
9.1
BZX55C 13
12.40
14.10
26
5.0
110
1.0
+0.07
0.1
2.0
10
BZX55C2V4_120V Rev_3 050604E
*Pulse Condition : 20ms < tp <50ms . Duty Cycle <2%
Thermal Resistance Junction to Ambient (1)
max
mW
W
°C
°C/mW
VALUE
500
5.0
175
0.3
- 65 to +175
UNIT
DESCRIPTION
1.2
1.5
V
V
Surge Power Dissipation Pulse Width=10 ms
Power Dissipation (1)
Junction Temperature
Storage Temperature
°C
IZM
Tamb
50°C
(mA)
155
135
125
115
105
95
90
85
80
70
64
58
53
47
43
40
36
32
29
Continental Device India Limited
Data Sheet
Page 1 of 4
Continental Device India Limited
An ISO/TS 16949, ISO 9001 and ISO 14001 Certified Company


Số phần tương tự - BZX55C100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX55C100 EIC-BZX55C100 Datasheet
28Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
BZX55C100 MCC-BZX55C100 Datasheet
207Kb / 4P
   500 mWatt Zener Diode 2.0V to 100 Volts
logo
GOOD-ARK Electronics
BZX55C100 GOOD-ARK-BZX55C100 Datasheet
146Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX55C100 NJSEMI-BZX55C100 Datasheet
169Kb / 2P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
List of Unclassifed Man...
BZX55C100 ETC-BZX55C100 Datasheet
326Kb / 3P
   Silicon planar zener diodes
More results

Mô tả tương tự - BZX55C100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Continental Device Indi...
CZMK3V3 CDIL-CZMK3V3 Datasheet
218Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
BZV55C3V6 CDIL-BZV55C3V6 Datasheet
302Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
BZM55C CDIL-BZM55C Datasheet
191Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
BZX83C CDIL-BZX83C Datasheet
223Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
CMBZ5229B CDIL-CMBZ5229B Datasheet
108Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
CZMA3V9-47V CDIL-CZMA3V9-47V Datasheet
203Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
CLL5227 CDIL-CLL5227 Datasheet
133Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
CZMA3V9 CDIL-CZMA3V9 Datasheet
107Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX83C NJSEMI-BZX83C Datasheet
132Kb / 2P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
CZMK3V3-39V CDIL-CZMK3V3-39V Datasheet
312Kb / 4P
   SILIICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com