công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJ11015 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Continental Device India Limited

tên linh kiện MJ11015
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR DARLINGTON POWER TRANSISTORS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDIL [Continental Device India Limited]
Trang chủ  http://www.cdilsemi.com
Logo CDIL - Continental Device India Limited

MJ11015 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Continental Device India Limited

  MJ11015 Datasheet HTML 1Page - Continental Device India Limited MJ11015 Datasheet HTML 2Page - Continental Device India Limited MJ11015 Datasheet HTML 3Page - Continental Device India Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
MJ11015 PNP
MJ11016 NPN
TO-3
Metal Can Package
MJ11015_11016 Rev310310E
Continental Device India Limited
Data Sheet
Page 2 of 3
TO-3 Metal Can Package
DIM
Min
Max
A
40.00
B
25.00
C
6.35
.43
D
0.70
.09
E
3.80
F
29.90
30.40
DIM
Min
Max
G
0.67
.8
H
5.2
5.72
J
6.64
7.5
K
7.92
L
26.68
M
3.84
4.09
2
1
M
D
J
F
B
A
3
Pin Configuration Pin 1: Base Pin 2: Emitter Pin 3: Collector


Số phần tương tự - MJ11015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
MJ11015 MOSPEC-MJ11015 Datasheet
140Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(30A,60-120V,200W)
logo
Motorola, Inc
MJ11015 MOTOROLA-MJ11015 Datasheet
157Kb / 4P
   30 AMPERE DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 60.120 VOLTS 200 WATTS
logo
ON Semiconductor
MJ11015 ONSEMI-MJ11015 Datasheet
157Kb / 4P
   DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON
1995 REV 1
logo
Wing Shing Computer Com...
MJ11015 WINGS-MJ11015 Datasheet
21Kb / 1P
   PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
logo
Central Semiconductor C...
MJ11015 CENTRAL-MJ11015 Datasheet
54Kb / 1P
   Power Transistors
More results

Mô tả tương tự - MJ11015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Continental Device Indi...
CJF100 CDIL-CJF100 Datasheet
298Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER DARLINGTON TRANSISTORS
TIP140 CDIL-TIP140 Datasheet
327Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON POWER TRANSISTORS
CJF122 CDIL-CJF122 Datasheet
203Kb / 4P
   SILICON PLANAR DARLINGTON POWER TRANSISTORS
logo
TRANSYS Electronics Lim...
TIP140F TEL-TIP140F Datasheet
60Kb / 2P
   SILICON PLANAR DARLINGTON POWER TRANSISTORS
logo
Continental Device Indi...
TIP142T CDIL-TIP142T Datasheet
415Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
TRANSYS Electronics Lim...
TIP142T TEL-TIP142T Datasheet
161Kb / 2P
   SILICON PLANAR POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
STBDW42 SEMTECH_ELEC-STBDW42 Datasheet
229Kb / 3P
   NPN Silicon Planar Darlington Power Transistors
logo
Comset Semiconductor
BDX45 COMSET-BDX45 Datasheet
223Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BDX42 NJSEMI-BDX42 Datasheet
119Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Comset Semiconductor
BDX42 COMSET-BDX42_12 Datasheet
66Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com