công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCPL2731M bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HCPL2731M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low current ??0.5mA
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HCPL2731M bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HCPL2731M Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor HCPL2731M Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
6N138M, 6N139M, HCPL2730M, HCPL2731M Rev. 1.0.2
8
Typical Performance Curves (Continued)
Fig. 11 Logic Low Supply Current vs.
Input Diode Forward Current
(6N138M / 6N139M Only)
IF - FORWARD CURRENT (mA)
024
6
8
10
12
14
16
7
6
5
4
3
2
1
0
VCC = 5V
VCC = 18V
Fig. 12 Propagation Delay vs. Temperature
(6N138M / 6N139M Only)
TA - TEMPERATURE (°C)
-40
-40
0
20
40
60
80
100
50
40
30
20
10
0
t
PLH ( IF=0.5mA, RL=4.7kΩ)
t
PLH ( IF=1.5mA, RL=2.2kΩ)
t
PHL ( IF=0.5mA, RL=4.7kΩ)
t
PHL ( IF=1.5mA, RL=2.2kΩ)
V
CC = 5 V
Fig. 10 Output Current vs Output Voltage
(6N138M / 6N139M Only)
VO - OUTPUT VOLTAGE (V)
01
2
100
80
60
40
20
0
VCC = 5V
TA = 25˚C
0.5mA
1mA
1.5mA
2mA
2.5mA
3mA
3.5mA
5mA
4.5mA
4m
Limit of safe
operating region
A


Số phần tương tự - HCPL2731M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL2731M FAIRCHILD-HCPL2731M Datasheet
442Kb / 14P
   Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
More results

Mô tả tương tự - HCPL2731M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micropac Industries
66252 MICROPAC-66252 Datasheet
68Kb / 2P
   Low input current requirement: 0.5mA
logo
Exar Corporation
CLC1008 EXAR-CLC1008 Datasheet
2Mb / 16P
   0.5mA, Low Cost, 2.5 to 5.5V, 75MHz Rail-to-Rail Amplifiers
logo
Fairchild Semiconductor
KM4110 FAIRCHILD-KM4110 Datasheet
288Kb / 11P
   0.5mA, Low Cost, 2.7V & 5V, 75MHz Rail-to-Rail Amplifiers
logo
Exar Corporation
XR1008 EXAR-XR1008 Datasheet
750Kb / 17P
   0.5mA, 75MHz Rail-to-Rail Amplifiers
logo
Cadeka Microcircuits LL...
CLC1008 CADEKA-CLC1008 Datasheet
3Mb / 17P
   0.5mA, Low Cost, 2.5 to 5.5V, 75MHz Rail-to-Rail Amplifiers
logo
Fairchild Semiconductor
KM4210 FAIRCHILD-KM4210 Datasheet
77Kb / 2P
   Dual, 0.5mA, Low Cost, 2.7V and %V, 75MHz Rail-to-Rail Amplifier
logo
Delta Electronics, Inc.
PJB-24V150WXXA DELTA-PJB-24V150WXXA Datasheet
1Mb / 14P
   Low Inrush Current / Low Leakage Current
logo
Siemens Semiconductor G...
BFP181 SIEMENS-BFP181 Datasheet
60Kb / 7P
   NPN Silicon RF Transistor (For low noise, high-gain broadband amplifiers at collector currents from 0.5mA to 12mA)
logo
Vishay Siliconix
VLMYG30H2K1 VISHAY-VLMYG30H2K1 Datasheet
199Kb / 7P
   Low Current SMD LED PLCC-2
Rev. 1.6, 07-Mar-18
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BC860C LUGUANG-BC860C Datasheet
75Kb / 2P
   Low current
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com