công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCPL2730M bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HCPL2730M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low current ??0.5mA
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HCPL2730M bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HCPL2730M Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HCPL2730M Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HCPL2730M Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HCPL2730M Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HCPL2730M Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HCPL2730M Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HCPL2730M Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HCPL2730M Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HCPL2730M Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
6N138M, 6N139M, HCPL2730M, HCPL2731M Rev. 1.0.2
6
Electrical Characteristics (Continued) T
A = 25°C unless otherwise specified)
Current Limiting Resistor Calculations
R1 (Non-Invert) = VDD1 – VDF – VOL1
IF
R1 (Invert) = VDD1 – VOH1 – VDF
IF
R2 = VDD2 = VOLX (@ IL – I2)
IL
Where:
VDD1 = Input Supply Voltage
VDD2 = Output Supply Voltage
VDF = Diode Forward Voltage
VOL1 = Logic “0” Voltage of Driver
VOH1 = Logic “1” Voltage of Driver
IF = Diode Forward Current
VOLX = Saturation Voltage of
Output Transistor
IL = Load Current Through
Resistor R2
I2 = Input Current of Output Gate
Fig. 2 Non-Inverting Logic Interface
Fig. 3 Inverting Logic Interface
Fig. 1 Resistor Values for Logic Interface
3
4
2
1
6
5
7
8
2
R
1
R
IN
OUT
VDD1
DD2
V
IN
4
3
2
5
6
7
R2
OUT
1
8
DD2
V
R1
INPUT
R1 (V)
OUTPUT
CMOS
@ 5V
CMOS
@ 10V
74XX
74LXX
74SXX
74LSXX
74HXX
R2 (V)
R2 (V)
R2 (V)
R2 (V)
R2 (V)
R2 (V)
R2 (V)
CMOS
@ 5V
NON-INV. 2000
1000
2200
750
1000
1000
1000
560
INV.
510
CMOS
@ 10V
NON-INV. 5100
INV.
4700
74XX
NON-INV. 2200
INV.
180
74LXX
NON-INV. 1800
INV.
100
74SXX
NON-INV. 2000
INV.
360
74LSXX NON-INV. 2000
INV.
180
74HXX
NON-INV. 2000
INV.
180


Số phần tương tự - HCPL2730M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL2730M FAIRCHILD-HCPL2730M Datasheet
442Kb / 14P
   Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
More results

Mô tả tương tự - HCPL2730M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micropac Industries
66252 MICROPAC-66252 Datasheet
68Kb / 2P
   Low input current requirement: 0.5mA
logo
Exar Corporation
CLC1008 EXAR-CLC1008 Datasheet
2Mb / 16P
   0.5mA, Low Cost, 2.5 to 5.5V, 75MHz Rail-to-Rail Amplifiers
logo
Fairchild Semiconductor
KM4110 FAIRCHILD-KM4110 Datasheet
288Kb / 11P
   0.5mA, Low Cost, 2.7V & 5V, 75MHz Rail-to-Rail Amplifiers
logo
Exar Corporation
XR1008 EXAR-XR1008 Datasheet
750Kb / 17P
   0.5mA, 75MHz Rail-to-Rail Amplifiers
logo
Cadeka Microcircuits LL...
CLC1008 CADEKA-CLC1008 Datasheet
3Mb / 17P
   0.5mA, Low Cost, 2.5 to 5.5V, 75MHz Rail-to-Rail Amplifiers
logo
Fairchild Semiconductor
KM4210 FAIRCHILD-KM4210 Datasheet
77Kb / 2P
   Dual, 0.5mA, Low Cost, 2.7V and %V, 75MHz Rail-to-Rail Amplifier
logo
Delta Electronics, Inc.
PJB-24V150WXXA DELTA-PJB-24V150WXXA Datasheet
1Mb / 14P
   Low Inrush Current / Low Leakage Current
logo
Siemens Semiconductor G...
BFP181 SIEMENS-BFP181 Datasheet
60Kb / 7P
   NPN Silicon RF Transistor (For low noise, high-gain broadband amplifiers at collector currents from 0.5mA to 12mA)
logo
Vishay Siliconix
VLMYG30H2K1 VISHAY-VLMYG30H2K1 Datasheet
199Kb / 7P
   Low Current SMD LED PLCC-2
Rev. 1.6, 07-Mar-18
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BC860C LUGUANG-BC860C Datasheet
75Kb / 2P
   Low current
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com