công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2609 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - InterFET Corporation

tên linh kiện 2N2609
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERFET [InterFET Corporation]
Trang chủ  http://www.interfet.com
Logo INTERFET - InterFET Corporation

2N2609 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - InterFET Corporation

  2N2609 Datasheet HTML 1Page - InterFET Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
8/2014
2N2608, 2N2609
P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
Low-Level Choppers
Data Switches
Commutators
Absolute maximum ratings at TA = 25
oC
Reverse Gate Source & Gate Drain Voltage
-30V
Continuous Forward Gate Current
50 mA
Continuous Device Power Dissipation
300 mW
Power Derating
2 mW/
oC
Storage Temperature Range
-65
oC to +150oC
At 25
oC free air temperature
2N2608
2N2609
Process PJ32
Static Electrical Characteristics
Min
Max
Min
Max
Unit
Test Conditions
Gate Source Breakdown
Voltage
V(BR)GSS
-30
-30
V
IG = -1 uA, VDS = 0 V
Gate Reverse Current
IGSS
10
30
nA
VGS = 10 V, VDS = 0 V
Gate Source Cutoff Voltage
VGS(OFF)
1
4
1
4
V
VDS = -10 V, VGS = 0 V
Drain Saturation Current
(pulsed)
IDSS
-0.9
-4.5
-2
-10
mA
VDS = -10 V, VGS = 0 V
Dynamic Electrical Characteristics
Common-Source Forward
Transconductance
gfs
1
25
mS
VDS = -10 V, VGS = 0 V
f = 1
kHz
Common-Source Input
Capacitance
Ciss
17
30
pF
VDS = -10 V, VGS = 1 V
f = 1
MHz
Common-Source Reverse
Transfer Capacitance
Crss
5
7
pF
VDS = 10 V, ID = 5 mA
f = 1
MHz
Typical
Equivalent Short Circuit Input
Noise Voltage
~eN
10
10
nV/√Hz VDS = 10 V, ID = 5 mA
f = 1
kHz
www.interfet.com
715 N. Glenville Dr., Ste. 400
Richardson, TX 75089
(972) 238-9700 Fax (972) 238-5338
SMP2608, SMP2609


Số phần tương tự - 2N2609

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
2N2609 MICROSEMI-2N2609 Datasheet
45Kb / 1P
   P-CHANNEL J-FET
logo
Central Semiconductor C...
2N2609 CENTRAL-2N2609 Datasheet
58Kb / 1P
   Junction FETs Low Frequency/ Low Noise
logo
Intersil Corporation
2N2609 INTERSIL-2N2609 Datasheet
4Mb / 122P
   P-CHANNEL JFET
logo
Microsemi Corporation
2N2609 MICROSEMI-2N2609 Datasheet
55Kb / 1P
   P-CHANNEL J-FET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N2609 NJSEMI-2N2609 Datasheet
121Kb / 1P
   20 STERN AVE SPRINGFIELD,NEW JERSEY 07081 U.S.A
More results

Mô tả tương tự - 2N2609

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
InterFET Corporation
2N3993 INTERFET-2N3993 Datasheet
93Kb / 1P
   P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
J175 INTERFET-J175 Datasheet
103Kb / 1P
   P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
P1087 INTERFET-P1087 Datasheet
99Kb / 1P
   P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
2N5461 INTERFET-2N5461 Datasheet
100Kb / 1P
   P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
J174 INTERFET-J174 Datasheet
103Kb / 1P
   P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
J176 INTERFET-J176 Datasheet
98Kb / 1P
   P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
2N5020 INTERFET-2N5020 Datasheet
89Kb / 1P
   P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
J270 INTERFET-J270 Datasheet
423Kb / 1P
   P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
P1086 INTERFET-P1086 Datasheet
99Kb / 1P
   P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
2N5114 INTERFET-2N5114 Datasheet
69Kb / 1P
   P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
2N5460 INTERFET-2N5460 Datasheet
100Kb / 1P
   P-Channel Silicon Junction Field-Effect Transistor
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com