công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMA442 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Filtronic Compound Semiconductors

tên linh kiện LMA442
Giải thích chi tiết về linh kiện  MEDIUM POWER PHEMT MMIC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FILTRONIC [Filtronic Compound Semiconductors]
Trang chủ  http://www.filtronic.co.uk/
Logo FILTRONIC - Filtronic Compound Semiconductors

LMA442 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Filtronic Compound Semiconductors

  LMA442 Datasheet HTML 1Page - Filtronic Compound Semiconductors LMA442 Datasheet HTML 2Page - Filtronic Compound Semiconductors LMA442 Datasheet HTML 3Page - Filtronic Compound Semiconductors LMA442 Datasheet HTML 4Page - Filtronic Compound Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
LMA442
MEDIUM POWER PHEMT MMIC
Phone: (408) 988-1845
http:// www.filss.com
Revised: 06/21/01
Fax: (408) 970-9950
Email: sales@filss.com
• ASSEMBLY DRAWING
Notes:
Recommended lead bond technique is thermocompression wedge bonding with 0.001” (25µm) diameter wire. The
bond tool force shall be 35-38 gram. Bonding stage temperature shall be 230-240°C, heated tool (150-160°C) is
recommended. Ultrasonic bonding is not recommended.
The recommended die attach is Ablebond silver epoxy, the stabilize bake temperature is set at 150°C for 45 minutes.
Bond on bond or stitch bond acceptable.
Conductor over conductor acceptable. Conductors must not short.


Số phần tương tự - LMA442

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Filtronic Compound Semi...
LMA441 FILTRONIC-LMA441 Datasheet
223Kb / 4P
   MEDIUM POWER PHEMT MMIC
LMA443 FILTRONIC-LMA443 Datasheet
106Kb / 2P
   31 GHz Medium Power Amplifier
LMA444 FILTRONIC-LMA444 Datasheet
122Kb / 2P
   38GHz Medium Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LMA442

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Filtronic Compound Semi...
LMA417 FILTRONIC-LMA417 Datasheet
175Kb / 4P
   MEDIUM POWER PHEMT MMIC
LMA441 FILTRONIC-LMA441 Datasheet
223Kb / 4P
   MEDIUM POWER PHEMT MMIC
logo
Analog Devices
HMC451LC3 AD-HMC451LC3 Datasheet
317Kb / 6P
   Gaas PHEMT MMIC MEDIUM POWER aMPLIFIER
HMC451LP3 AD-HMC451LP3 Datasheet
310Kb / 6P
   GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER
HMC441LH5 AD-HMC441LH5 Datasheet
1Mb / 6P
   GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER
HMC383 AD-HMC383 Datasheet
286Kb / 6P
   GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER
HMC451 AD-HMC451 Datasheet
299Kb / 6P
   GAAS PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER
HMC441LC3B AD-HMC441LC3B Datasheet
1Mb / 7P
   GaAs pHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER
HMC441LP3E AD-HMC441LP3E Datasheet
1Mb / 7P
   GaAs pHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER,
HMC442LC3B AD-HMC442LC3B Datasheet
353Kb / 6P
   GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com