công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMA208G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Filtronic Compound Semiconductors

tên linh kiện LMA208G
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-26GHz PHEMT Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FILTRONIC [Filtronic Compound Semiconductors]
Trang chủ  http://www.filtronic.co.uk/
Logo FILTRONIC - Filtronic Compound Semiconductors

LMA208G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Filtronic Compound Semiconductors

  LMA208G Datasheet HTML 1Page - Filtronic Compound Semiconductors LMA208G Datasheet HTML 2Page - Filtronic Compound Semiconductors LMA208G Datasheet HTML 3Page - Filtronic Compound Semiconductors LMA208G Datasheet HTML 4Page - Filtronic Compound Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Filtronic
2-26GHz PHEMT Amplifier
Solid State
LMA208G
Phone: (408) 988-1845
Internet: http://www.FiltronicSolidState.com
Fax: (408) 970-9950
Mechanical Outline
Notes:
1.) Unless Otherwise specified.
2.) All units are in micron (µm).
3.) All bond pads are 100 X 100 µm
2.
4.) Bias pad (VDD) size is 100 X 121.5 µm
2.
DSS 010 WC


Số phần tương tự - LMA208G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Filtronic Compound Semi...
LMA208C FILTRONIC-LMA208C Datasheet
96Kb / 3P
   2-26 GHz PHEMT Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LMA208G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Filtronic Compound Semi...
LMA208C FILTRONIC-LMA208C Datasheet
96Kb / 3P
   2-26 GHz PHEMT Amplifier
logo
United Monolithic Semic...
CHA5093 UMS-CHA5093 Datasheet
160Kb / 8P
   22-26GHz High Power Amplifier
CHA5093TCF UMS-CHA5093TCF Datasheet
152Kb / 6P
   24-26GHz High Power Amplifier
CHA2441-QAG UMS-CHA2441-QAG_15 Datasheet
567Kb / 10P
   22-26GHz Low Noise Amplifier
CHA5050-99F UMS-CHA5050-99F_15 Datasheet
462Kb / 10P
   17-26GHz Medium Power Amplifier
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SUF-6000 SIRENZA-SUF-6000 Datasheet
132Kb / 4P
   2-16 GHz Broadband pHEMT Amplifier
logo
Analog Devices
HMC591LP5 AD-HMC591LP5 Datasheet
408Kb / 8P
   GaAs PHEMT MMIC 2 WATT POWER AMPLIFIER
HMC6981LS6 AD-HMC6981LS6 Datasheet
861Kb / 10P
   GaAs pHEMT MMIC 2 WATT POWER AMPLIFIER
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC952 HITTITE-HMC952 Datasheet
785Kb / 10P
   GaAs pHEMT MMIC 2 WATT POWER AMPLIFIER
logo
Analog Devices
HMC591 AD-HMC591 Datasheet
414Kb / 8P
   GaAs PHEMT MMIC 2 WATT POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com