công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMA110 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Filtronic Compound Semiconductors

tên linh kiện LMA110
Giải thích chi tiết về linh kiện  .5-8GHz MESFET Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FILTRONIC [Filtronic Compound Semiconductors]
Trang chủ  http://www.filtronic.co.uk/
Logo FILTRONIC - Filtronic Compound Semiconductors

LMA110 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Filtronic Compound Semiconductors

  LMA110 Datasheet HTML 1Page - Filtronic Compound Semiconductors LMA110 Datasheet HTML 2Page - Filtronic Compound Semiconductors LMA110 Datasheet HTML 3Page - Filtronic Compound Semiconductors LMA110 Datasheet HTML 4Page - Filtronic Compound Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Filtronic
.5-8GHz MESFET Amplifier
Solid State
LMA110B
Phone: (408) 988-1845
Internet: http://www.FiltronicSolidState.com
Fax: (408) 970-9950
Assembly Diagram
OPTIMUM BIAS SCHEME
Notes:
1.) Recommended lead bond technique is thermocompression wedge bonding with 0.001” (25µm) diameter wire. The bond
tool force shall be 35-38 gram. Bonding stage temperature shall be 230-240°C, heated tool (150-160°C) is recommended.
Ultrasonic bonding is not recommended.
2.) The recommended die attach is Ablebond silver epoxy, the stabilize bake temperature is set at 150°C for 45 minutes.
3.) Bond on bond or stitch bond acceptable.
4.) Conductor over conductor acceptable. Conductors must not short.
DSS 005 WD


Số phần tương tự - LMA110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Filtronic Compound Semi...
LMA110 FILTRONIC-LMA110 Datasheet
80Kb / 3P
   .5-6 GHz MESFET Amplifier
LMA110A FILTRONIC-LMA110A Datasheet
80Kb / 3P
   .5-6 GHz MESFET Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LMA110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Filtronic Compound Semi...
LMA110A FILTRONIC-LMA110A Datasheet
80Kb / 3P
   .5-6 GHz MESFET Amplifier
LMA116 FILTRONIC-LMA116 Datasheet
160Kb / 4P
   2-10GHz MESFET Amplifier
logo
United Monolithic Semic...
CHA6015-99F UMS-CHA6015-99F Datasheet
1Mb / 14P
   2-8GHz High Power Amplifier
logo
Filtronic Compound Semi...
LMA184 FILTRONIC-LMA184 Datasheet
67Kb / 3P
   2-18 GHz MESFET Amplifier
LMA183 FILTRONIC-LMA183 Datasheet
64Kb / 3P
   2-18 GHz MESFET Amplifier
logo
Tyco Electronics
MAAM28000 MACOM-MAAM28000 Datasheet
197Kb / 2P
   Wide Band GaAs MMIC Amplifier 2-8GHz
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX11014 MAXIM-MAX11014 Datasheet
945Kb / 69P
   Automatic RF MESFET Amplifier Drain-Current Controllers
Rev 0; 2/06
MAX11014 MAXIM-MAX11014_08 Datasheet
657Kb / 70P
   Automatic RF MESFET Amplifier Drain-Current Controllers
Rev 3; 11/08
logo
RF Micro Devices
NBB-402 RFMD-NBB-402_06 Datasheet
188Kb / 8P
   CASCADABLE BROADBAND GaAs MMIC AMPLIFIER DC TO 8GHz
logo
Qorvo, Inc
NBB_402 QORVO-NBB_402 Datasheet
604Kb / 8P
   Cascadable Broadband GaAs MMIC Amplifier DC to 8GHz
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com