công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST02-120F1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

tên linh kiện ST02-120F1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Zener Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Trang chủ  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

ST02-120F1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  ST02-120F1 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-120F1 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-120F1 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-120F1 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
www.
s
hi
ndengen.
co.
j
p/
pr
oduct
/
s
emi
/
U180-p2014.01〉)
■特性図 CHARACTERI
STI
C DI
AGRAMS
120
100
140
160
200
180
せん頭サージ逆電流−クランピング電圧
Peak Surge Reverse Current IRSM
vs Clamping Voltage VCL
0.1
10
0.01
0.001
Clamping Voltage VCL〔V〕
Tl=25℃
10/1000μs
TYP
−50 −25 0
25 50 75 100 125 150
VBR-Tj特性
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
100
140
120
160
90
130
110
150
80
Junction Temperature Tj〔℃〕
TYP
Pulse test
IR=1mA
25
75
50
100
125
150
-Tj特性
Reverse Current vs Junction Temperature
100
100000
10000
1000
10
Junction Temperature Tj〔℃〕
TYP
Pulse test
VR=100V
せん頭サージ逆電流耐量
Peak Surge Reverse Current
0.01
10
0.1
TYP
exponential wave
10
0.1
Pulse Width tp〔ms〕
IRSM
IRSM/2
tp
0
TYP
Tl=25℃
OSC=20mV
VR=100V
10
50
接合容量
Junction Capacitance
11000
100
10
Frequency f〔kHz〕
過渡熱抵抗
Transient Thermal Resistance
10
100
0.001
0.01
0.1
10-6 10-5 10-4
10-2
10-3
10-1 100 101
10
102
Time t〔s〕
θj
θjll
θjl
θja
θja
θja
On glass-epoxy substrate : t=1mm
soldering land :2.0×2.0(mm)
Cu layar :35μm
Tl-sensing point
TYP
Tl=25℃
OSC=20mV
f =1000kHz
10
100
接合容量
Junction Capacitance
0.1
300
10
100
Reverse Voltage VR〔V〕
ST02-120F1
*Si
newaveは50Hzで測定しています。
*50Hzsi
newavei
susedf
ormeasur
ement
s.
Title:新電元 _diode2014-02.ec9 Page:19
Date: 2014/01/30 Thu 16:49:51


Số phần tương tự - ST02-120F1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST02-12G1 SHINDENGEN-ST02-12G1 Datasheet
918Kb / 11P
   Transient voltage suppresser
More results

Mô tả tương tự - ST02-120F1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST02-280F1 SHINDENGEN-ST02-280F1 Datasheet
159Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST04-20F1 SHINDENGEN-ST04-20F1 Datasheet
158Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST20-30F2 SHINDENGEN-ST20-30F2 Datasheet
151Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST02-200F1 SHINDENGEN-ST02-200F1 Datasheet
159Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST04-30F1 SHINDENGEN-ST04-30F1 Datasheet
158Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST04-12F1 SHINDENGEN-ST04-12F1 Datasheet
160Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST04-36F1 SHINDENGEN-ST04-36F1 Datasheet
191Kb / 4P
   Single Zener Diode
logo
Nexperia B.V. All right...
BZX100A NEXPERIA-BZX100A Datasheet
1Mb / 10P
   Single Zener diode
Rev. 01 - 30 May 2007
logo
NXP Semiconductors
BZX100A NXP-BZX100A Datasheet
192Kb / 10P
   Single Zener diode
Rev. 01-30 May 2007
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST20-27F2 SHINDENGEN-ST20-27F2 Datasheet
151Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST20-36F2 SHINDENGEN-ST20-36F2 Datasheet
151Kb / 4P
   Single Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com