công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD6P25TM bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD6P25TM
Giải thích chi tiết về linh kiện  250V P-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD6P25TM bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD6P25TM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD6P25TM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD6P25TM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD6P25TM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD6P25TM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD6P25TM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD6P25TM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD6P25TM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD6P25TM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
©2008 Fairchild Semiconductor International
Rev. A1, October 2008
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-1
10
0
 N o te s :
1 . Z
 JC( t ) = 2. 27  /W
M a x .
2 . D u ty F a c to r, D = t
1 /t 2
3 . T
JM - T C = P DM * Z  JC(t)
s ing le pu ls e
D= 0 .5
0.0 2
0.2
0.0 5
0.1
0.0 1
t
1 , S q u a r e W a v e P u ls e D u r a ti o n [s e c ]
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
T
C, Case Temperature []
10
0
10
1
10
2
10
-1
10
0
10
1
DC
10 ms
1 ms
100 µs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
 Notes :
1. T
C = 25
oC
2. T
J = 150
oC
3. Single Pulse
-V
DS, Drain-Source Voltage [V]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
 Notes :
1. V
GS = -10 V
2. I
D = -3.0 A
T
J, Junction Temperature [
oC]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Notes:
1.V
GS = 0V
2.I
D = -250A
T
J, Junction Temperature [
oC]
Typical Characteristics (Continued)
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
vs. Temperature
Figure 8. On-Resistance Variation
vs. Temperature
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
t1
PDM
t2


Số phần tương tự - FQD6P25TM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD6P25 FAIRCHILD-FQD6P25 Datasheet
511Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD6P25TM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6P25 FAIRCHILD-FQPF6P25 Datasheet
534Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQP2P25 FAIRCHILD-FQP2P25 Datasheet
549Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQP4P25 FAIRCHILD-FQP4P25 Datasheet
568Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQD2P25 FAIRCHILD-FQD2P25 Datasheet
535Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQP6P25 FAIRCHILD-FQP6P25 Datasheet
508Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2P25 KERSEMI-KSMD2P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
KSMD4P25 KERSEMI-KSMD4P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD6P25 FAIRCHILD-FQD6P25 Datasheet
511Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQPF4P25 FAIRCHILD-FQPF4P25 Datasheet
573Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQB9P25 FAIRCHILD-FQB9P25 Datasheet
573Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com