công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD4P40 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD4P40
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel QFET짰 MOSFET -400 V, -2.7 A, 3.1
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD4P40 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD4P40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD4P40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Figure 12. Gate Charge Test Circuit & Waveform
Figure 13. Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Figure 14. Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms
©2000 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD4P40 Rev. C0
www.fairchildsemi.com
5
V
VDS
DS
V
VGS
GS
10
10%
%
90%
90%
tt
d(
d(on
on))
tt
rr
tt
on
on
tt
of
offf
tt
d(
d(of
offf))
tt
ff
V
VDD
DD
V
VDS
DS
R
RLL
DUT
DUT
R
RGG
V
VGS
GS
Ch
Charg
argee
V
VGS
GS
Q
Qgg
Q
Qgsgs
Q
Qgd
gd
V
VGS
GS
DU
DUTT
V
VDS
DS
300
300nF
nF
50K
50KΩ
Ω
200n
200nFF
12V
12V
Sam
Samee TTyype
pe
as DU
as DUTT
E
E
EAS
AS
AS =
== ----2
1
2
1
2
1
2
1
---
---
---
--- LLL AS
AS
AS
III
BV
BVDS
DSS
S
222
---
-------
--------
--------
---------
-----
BV
BVDS
DSS
S -V
-VDD
DD
V
VDD
DD
V
VDS
DS
BV
BVDSS
DSS
tt pp
V
VDD
DD
IIAS
AS
V
VDS
DS (t)
(t)
IIDD (t(t))
Ti
Tim
mee
DU
DUTT
R
RGG
LLL
III DDD
tt
pp
IG = const.
V
VGS
GS
V
VGS
GS


Số phần tương tự - FQD4P40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4P40 FAIRCHILD-FQD4P40 Datasheet
647Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQD4P40 FAIRCHILD-FQD4P40 Datasheet
764Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQD4P40TF FAIRCHILD-FQD4P40TF Datasheet
764Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD4P40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB11N40CTM FAIRCHILD-FQB11N40CTM Datasheet
977Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQPF11N40CT FAIRCHILD-FQPF11N40CT Datasheet
709Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQT5P10TF FAIRCHILD-FQT5P10TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -1.0 A, 1.05 廓
FQB27P06TM FAIRCHILD-FQB27P06TM Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -27 A, 70 m廓
FQPF47P06YDTU FAIRCHILD-FQPF47P06YDTU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -30 A, 26 m廓
FQU8P10TU FAIRCHILD-FQU8P10TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -6.6 A, 530 m廓
FQD11P06TM FAIRCHILD-FQD11P06TM Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -9.4 A, 185 m廓
FQU17P06TU FAIRCHILD-FQU17P06TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -12 A, 135 m廓
FQB8P10TM FAIRCHILD-FQB8P10TM Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -8.0 A, 185 m廓
FQP11N40C FAIRCHILD-FQP11N40C Datasheet
709Kb / 10P
   FQP11N40C / FQPF11N40C N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com