công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD2N90 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD2N90
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 1.7 A, 7.2
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD2N90 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD2N90 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Figure 12. Gate Charge Test Circuit & Waveform
Figure 13. Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Figure 14. Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t on
t off
t
d(off)
tf
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t on
t off
t
d(off)
tf
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
EAS =L IAS2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
I D
t p
EAS =L IAS2
----
2
1
EAS =L IAS2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
LL
I D
I D
t p
VGS
VGS
IG = const.
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD2N90 / FQU2N90 Rev. C2
www.fairchildsemi.com
5


Số phần tương tự - FQD2N90

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90 Datasheet
750Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD2N90 ISC-FQD2N90 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N90TM FAIRCHILD-FQD2N90TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90_09 Datasheet
847Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD2N90

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA8N90C-F109 FAIRCHILD-FQA8N90C-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 8 A, 1.9 廓
FQPF6N90CT FAIRCHILD-FQPF6N90CT Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 6.0 A, 2.3 廓
FQB5N90TM FAIRCHILD-FQB5N90TM Datasheet
785Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 5.4 A, 2.3 廓
FQA11N90F109 FAIRCHILD-FQA11N90F109 Datasheet
460Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 11.4 A, 960 m廓
FQD1N80TM FAIRCHILD-FQD1N80TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQI5N60CTU FAIRCHILD-FQI5N60CTU Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 4.5 A, 2.5 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
logo
ON Semiconductor
FQD2N60C ONSEMI-FQD2N60C Datasheet
979Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.9 A, 4.7 廓
October-2017,Rev.2
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60CTM FAIRCHILD-FQD1N60CTM Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com