công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD2N90 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD2N90
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 1.7 A, 7.2
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD2N90 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD2N90 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD2N90 / FQU2N90 Rev. C2
www.fairchildsemi.com
4
 !   


















     
 &
   !       '( # ) * 
 +  , - ) .   /+  
 ' 
0 
 1       2 &   !
  
  


 

 


    



    















 
















µ




µ
 









 !"#!
 














  

 


 













  
 
   
 
  


#
%$ #%
&
() *$$" &  +
',) *$$ 
 #$  
- .!   
#$  
/   
#$  
''# #$  

"



Số phần tương tự - FQD2N90

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90 Datasheet
750Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD2N90 ISC-FQD2N90 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N90TM FAIRCHILD-FQD2N90TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90_09 Datasheet
847Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD2N90

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA8N90C-F109 FAIRCHILD-FQA8N90C-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 8 A, 1.9 廓
FQPF6N90CT FAIRCHILD-FQPF6N90CT Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 6.0 A, 2.3 廓
FQB5N90TM FAIRCHILD-FQB5N90TM Datasheet
785Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 5.4 A, 2.3 廓
FQA11N90F109 FAIRCHILD-FQA11N90F109 Datasheet
460Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 11.4 A, 960 m廓
FQD1N80TM FAIRCHILD-FQD1N80TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQI5N60CTU FAIRCHILD-FQI5N60CTU Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 4.5 A, 2.5 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
logo
ON Semiconductor
FQD2N60C ONSEMI-FQD2N60C Datasheet
979Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.9 A, 4.7 廓
October-2017,Rev.2
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60CTM FAIRCHILD-FQD1N60CTM Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com